Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DI035P04PT Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # DI035P04PT
Description  P-Channel Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

DI035P04PT Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  DI035P04PT Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor DI035P04PT Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor DI035P04PT Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor DI035P04PT Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor DI035P04PT Datasheet HTML 5Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
DI035P04PT
DI035P04PT
P-Channel Power MOSFET
P-Kanal Leistungs-MOSFET
ID25°C
= - 35 A
RDS(on) < 19 mΩ
Tjmax
= 175°C
VDSS = - 40 V
PD
= 30 W
EAS = 54 mJ
Version 2024-07-29
QFN3x3
DFN3030
SPICE Model & STEP File 1)
Marking Code
304P190
Type/Typ
HS Code 85412900
Typical Applications
Power Management Units
Battery powered devices
Load Switches, Polarity Protection
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified 1)
Typische Anwendungen
Stromüberwachungseinheiten
Batteriebetriebene Geräte
Lastschalter, Verpolschutz
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert 1)
Features
Logic Level Gate Drive
Tiny, space saving package
Low profile height
Low on state resistance
Fast switching times
Low gate charge
Compliant to RoHS (w/o exempt.)
REACH, Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Logic Level Gate-Ansteuerung
Winzige, platzsparende Bauform
Niedrige Bauhöhe
Niedriger Einschaltwiderstand
Schnelle Schaltzeiten
Niedrige Gate-Ladung
Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
REACH, Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.1 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 3
Maximum ratings 1)
Grenzwerte 2)
DI035P04PT/-AQ
Drain-Source voltage
Drain-Source-Spannung
VGS = 0 V (short)
- VDSS
40 V
Gate-Source-voltage continuos – Gate-Source-Spannung dauernd
VGSS
± 20 V
Power dissipation – Verlustleistung
TC = 25°C 2)
Ptot
30 W
Drain current continous
Drainstrom dauernd
TC = 25°C 3)
TC = 100°C 3)
- ID
35 A
24 A
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom
3)
- IDM
120 A
Source current continous
Sourcestrom dauernd
TC = 25°C 3)
- IS
29 A
Peak Source current – Source-Spitzenstrom
VGS = 0 V, tp = 10 ms
- ISM
80 A
Single pulse avalanche energy
Einzelpuls Avalanche-Energie
(Fig. 1)
VDD = 30 V, VG = 10 V
L = 0.1 mH, RG = 25 Ω
EAS
54 mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-55…+175°C
-55…+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
1
TA = 25°C, unless otherwise specified – TA = 25°C, wenn nicht anders angegeben
2
Measured towards heat sink area (Drain) – Gemessen zur Kühlfläche (Drain)
3
Pulse width refer to SOA diagram – Pulsbreite siehe SOA-Diagramm
©
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
Halogen
FREE
1
4
3
2
5
6
7
8


Similar Part No. - DI035P04PT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
DI035N06PQ2 DIOTEC-DI035N06PQ2 Datasheet
681Kb / 5P
Dual N-Channel Power MOSFET N-Kanal Leistungs-Doppel-MOSFET
2024-07-30
DI035N06PQ2-AQ DIOTEC-DI035N06PQ2-AQ Datasheet
681Kb / 5P
Dual N-Channel Power MOSFET N-Kanal Leistungs-Doppel-MOSFET
2024-07-30
DI035N10PT DIOTEC-DI035N10PT Datasheet
800Kb / 5P
N-Channel Power MOSFET N-Kanal Leistungs-MOSFET
2024-07-29
DI035N10PT-AQ DIOTEC-DI035N10PT-AQ Datasheet
800Kb / 5P
N-Channel Power MOSFET N-Kanal Leistungs-MOSFET
2024-07-29
More results

Similar Description - DI035P04PT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seme LAB
IRFN9240SMD SEME-LAB-IRFN9240SMD Datasheet
23Kb / 2P
P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Gunter Seniconductor Gm...
GFC9110 GSG-GFC9110 Datasheet
116Kb / 1P
P Channel Power MOSFET
GFC9140 GSG-GFC9140 Datasheet
116Kb / 1P
P Channel Power MOSFET
GFC9210 GSG-GFC9210 Datasheet
112Kb / 1P
P Channel Power MOSFET
GFC9240 GSG-GFC9240 Datasheet
115Kb / 1P
P Channel Power MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
BSB027P03LX3G INFINEON-BSB027P03LX3G Datasheet
1Mb / 13P
p-Channel Power MOSFET
1.9, 2011-03-02
logo
Unisonic Technologies
UT3P01Z UTC-UT3P01Z_10 Datasheet
173Kb / 4P
P CHANNEL POWER MOSFET
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE5208 ACE-ACE5208 Datasheet
943Kb / 6P
P-Channel Power MOSFET
VER 1.1
logo
Solid States Devices, I...
FP0007 SSDI-FP0007_15 Datasheet
220Kb / 2P
P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM150P03 TSC-TSM150P03 Datasheet
393Kb / 6P
P-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com