Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CS4863 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CS4863
Description  Dual 2.2W audio amplifier and stereo headphone function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CS4863 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button CS4863 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
第
13 页 共 21 页
对于
5V 电源 4Ω负载的典型应用,在不超过最大结温及能输出最大音频功率情况下最大可能环境温
度
LLP 封装为 99℃而 MTE 封装为 45℃。
T
JMAX=PDMAXθJA+TA (6)
等式(
6)给出了最大结温 T
JMAX。如这个结果影响到 CS4863 的θJA 至 150℃,通过减小工作电压或
提高负载阻抗达到减小最大结温,再进一步可通过环境温度补偿来实现。
以上所述均假定器件运行在最大功耗点附近。由于内部功耗是输出功率的函数,当输出功率减小
时,环境温度可进一步提高。
参考典型性能特征曲线,该曲线显示了低输出功率的功耗信息。如果等式(
2)的结果大于等式
(
3)的结果,则要么是电源电压降低要么是负载阻抗增加或环境温度减小。如这些调节还不够,则
需增加一散热铜片来减小θ
JA。散热片附加包在管芯外,与电源、地及放大器的输出端连接。与外部
焊接到
SMT 散热片可用 7106D 热合金也会改善功耗。当增加有散热片时,θJA 便是θJC、θCS 和
θ
SA 的总和(θJC 为结与外壳的热阻,θCS 为外壳与散热片的热阻,θSA 为散热片与环境的热阻)。
3
.电源旁路
对于任何功率放大器,适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制是非常关键的。典型运用中,
使用一个
5V的调节器,这个调节器具有一个10μF和一个0.1μF的旁路电容,有助于电源稳定,降低
输入噪声和改善电源瞬态响应,尽管如此也不能去掉
CS4863旁路中电源与地间的1.0μF的钽电容,而
且这个钽电容不能用陶瓷电容替代,否则输出信号就不太稳定。在电源和地间连接电容的导线及内部
连线应尽可能缩短。在管脚
BYPASS与地间连接一个1μF的电容CB可改善内部偏置电压的稳定性和提
高放大器的抑制比
PSRR,当CB 增大时PSRR也随之提高,但CB 增加太大则会影响放大器的降噪性
能。旁路电容的选择,特别是
CB,依赖于低频PSRR、降噪性能(参见“外部构件的正确选取”部分)、
系统成本和尺寸等条件。
4.低功耗关断功能
加在管脚SHUTDOWN的逻辑高低电平控制CS4863的关断功能,当加在该管脚的电压为VDD时便激活了
低功耗关断功能,此时关断放大器的偏置电路,工作电流减到最小,所加的逻辑高电平最低为VDD/2。
当接近电源电压的逻辑高电平加在管脚SHUTDOWN上时,就产生一个0.7μA的典型静态电流。若加的逻
辑高电平低于电源电压,则关断电流会增大。
有几种方法可以实现低功耗关断功能,包括用单极、单掷开关进行切换,用微控制器或微处理器
输出来控制关断电路。如果开关的切换来实现,则需在管脚SHUTDOWN与VDD间连上一个10kΩ的上拉电
阻或管脚SHUTDOWN直接连到地。当管脚SHUTDOWN接地时放大器正常工作。当打开通过上拉电阻与VDD 接
的开关时,关断功能就启动。开关及上拉电阻确保管脚SHUTDOWN不会悬空,以免出现我们不希望的不
定状态。一些系统中用微控制器或微处理器输出信号给管脚SHUTDOWN来控制关断功能,代替用到上拉
电阻的关断电路。
GSW
深圳市国顺威电子有限公司
www.guoshnuwei.com                                   0755-29786700   83222878



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com