Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CS4863 Datasheet(PDF) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CS4863
Description  Dual 2.2W audio amplifier and stereo headphone function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CS4863 Datasheet(HTML) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button CS4863 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers CS4863 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 21 page
background image
第
12 页 共 21 页
装置。驱动的负载如扬声器便连接于
CS4863 两个放大器-OUTA 和+OUTA 输出端之间。图(1)表明放
大器
Amp1A 的输出作为放大器 Amp2A 的输入,这样导致两个放大器产生幅值相同信号,但相位相
差
180°。利用相位不同,当负载连接于-OUTA 和+OUTA 输出端之间且为差动输入时(通常被称作
“桥式模型”
),该
IC 的差动增益为:
A
VD=2(Rf / Ri)
(
1)
桥式模型放大器的运行不同于单终端放大器结构,在单终端结构中负载的一端接放大器的输出而另一
端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点:当它给负载提供差动驱动时,负载两端的
电压为单终端情况下的两倍。因此,在相同条件下,假定放大器没有电流限制或断路,可获得的输出
功率中,这种增加导致输出功率可能是单终端放大器的
4 倍。当选定一个的放大器闭环增益时,为了
不引起过分失真(过分失真将会损坏扬声器系统中的高频率传感器),对电路的设计有一定的要求,
请参考
“音频功率放大器设计”部分。
放大器桥式结构优于单终端的第二个优点是,由于
A 通道和 B 通道的差动输出均在半供给中偏
置,通过负载不存在净直流电压,这就消除了单电源、单终端模式下存在的输出耦合电容。单电源 、
单终端放大器中,则需通过负载的半供给偏置来消除输出耦合电容,这样便会导致内部
IC 功耗的增
加,以及扬声器永久性损坏。
2.功耗
要设计一个成功的放大器,无论这个放大器是桥式还是单终端式,功耗都应该重点考虑。等式(
2)
表明单终端放大器在给定电源电压、驱动一定的负载时最大输出功率为:
P
DMAX=(VDD)²/(2π²RL) (单终端)
(
2)
然而,桥式放大器中传递给负载的功率增大也导致内部功耗的增加。由于
CS4863 的一个通道中含有
两个运算放大器,所以桥式工作模式的最大内部功耗是单终端模式的
4 倍。等式(3)表明桥式放大
器在给定
5V 电源电压、驱动 4Ω的负载时最大输出功率单通道为 1.27W 或立体模式(双通道)为
2.54W。
P
DMAX=4×(VDD)²/(2π²RL) (桥式) (3)
从等式(
3)中计算得的最大功耗点一定不会比等式(4)的功耗点大:
P
DMAX=(TJMAX-TA)/θJA
(
4)
由于
CS4863 的 T
JMAX=150℃,LQ(LLP)封装中焊接到与 PCB 上 5in
2
铜片连接的
DAP 衬垫的热阻
θ
JA 为 20℃/W,而 MTE 封装中焊接到与 PCB 上 2in2 铜片连接的 DAP 衬垫的热阻θJA 为 41℃/W。
依赖于系统周围的环境温度
TJA,所以等式(4)可用以决定由 IC 组件支持的最大内部功耗。重新整
理等式(
4)并代入 P
DMAX 得到等式(5)
,该等式表明在
CS4863 的结温不变时,环境温度也随音频系
统输出功率有所变化。
T
A=TJMAX-2×PDMAXθJA (5)
GSW
深圳市国顺威电子有限公司
www.guoshnuwei.com                                   0755-29786700   83222878



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com