Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320920342 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320920342
Description  Induktive Sensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320920342 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320920342 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320920342 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
data sheet
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
DW - A - 60 - M4
M4
0,6 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil subminiature, boîtier
cylindrique M4
Ultraminiature model, cylindrical
housing, M4 threaded
Subminiaturausführung
Gehäuse zylindrisch M4
0,6 mm
10% sr typ.
4 x 4 x 1 mm
0,01 mm*
10 ... 30 VDC
≤ 20% UB
≤ 100 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 100 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 5'000 Hz
900 kHz
10 msec
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
integriert / intégré / built-in
-25 ... + 70 oC
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
100 m max.
20 g / 6 g
IP 67
1 kV
Level 2
Level 3
Level 2
V2A / acier INOX / stainless steel
Polyester
PUR3x0,055mm2 / 30x0,05mm Ø
2m
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (version PNP, à fermeture)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Leakage current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr)
LED (0.8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (PNP, N.O. version only)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (nur PNP Ausführung, Schliesser)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV - Schutz:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
S8
PNP
NPN
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
*(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23
oC ± 5 oC)
Wichtigste Eigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M4, Länge
22 mm, Material Edelstahl V2A
− Betriebsspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom 100 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions-
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNP- und NPN- Ausführungen,
Schliesser und Öffner
Caractéristiques principales:
− Boîtier 22 mm de long, cylindrique M4,
en acier INOX V2A
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 100 mA
− LED, protections contre les courts-
-circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponibles en PNP, NPN, à fermeture
et à ouverture
Main features:
− Housinglength22mm,cylindricalM4,
stainless steel V2A
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 100 mA
− LED, protections against short-
circuits, induced overvoltages and
power supply reversal built-in
− PNP and NPN executions, N.O. and
N.C.
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
(DW - A - 30 - M4)


Similar Part No. - 320920342

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320920342 CONTRINEX-320920342 Datasheet
171Kb / 2P
Induktive Sensoren
320920342 CONTRINEX-320920342 Datasheet
171Kb / 2P
Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320920342

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-504-M8 CONTRINEX-DW-AD-504-M8 Datasheet
197Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-511-M12 CONTRINEX-DW-AD-511-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-511-M30 CONTRINEX-DW-AD-511-M30 Datasheet
181Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-512-M12 CONTRINEX-DW-AD-512-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-M8-120 CONTRINEX-DW-AD-601-M8-120 Datasheet
157Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-M8-122 CONTRINEX-DW-AD-601-M8-122 Datasheet
157Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-C8 CONTRINEX-DW-AD-601-C8 Datasheet
156Kb / 2P
Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com