Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # LEONARDO-R3ATMEGA32U4
Description  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO LEONARDO
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Hardware overview:
1. Boton Reset. Reinicia cualquier código que este cargado en el Arduino, al reiniciar
el Arduino no borra el código.
2. Puerto Micro USB. Se puede alimentar la placa Arduino desde un cable USB
conectado a un equipo de cómputo, nos permite establecer una comunicación
serial a través de USB y aparecer como un puerto COM virtual en nuestro sistema
operativo.
3. Conector de alimentación de CD. Si se requiere usar más corriente que la que
puede proporcionar el conector USB, una opción es alimentar al Arduino con una
fuente externa con conector Jack-2.1mm
4. Pines de alimentación (3.3V, 5V, GND, IOREF, RESET). Son los suministros de 5V
y 3.3V, así como pines GND (tierra) en el Arduino. El suministro de 3.3V es
generado por un regulador integrado en la placa con un consumo máximo de
50mA. Estos pueden ser utilizados para alimentar circuitos y dispositivos
electrónicos. La terminal IOREF nos suministra la tensión para el estado alto de
los pines digitales. El RESET al recibir un pulso bajo reinicia cualquier Código que
este cargado en el Arduino. Importante, este pin no borra el programa cargado.
5. Pines de entradas analógicas. Los pines con las etiquetas A0 a A5 son entradas
analógicas, estos pines leen la señal de un sensor analógico (como un sensor de
temperatura) y convertirlo en un valor digital que podemos leer. Cada una de las
entradas proporciona 10 bits de resolución es decir (1024 valores diferentes).
6. Microcontrolador ATmega32u4. El microcontrolador de bajo consumo con memoria
de programa flash de auto programación de 32KB, SRAM de 2.5KB, EEPROM de
1KB, dispositivo de velocidad completa / baja velocidad USB 2.0, convertidor A / D
de 12 canales y 10 bits y la interfaz JTAG para la depuración en chip. El dispositivo
alcanza un rendimiento de hasta 16 MIPS a 16 MHz. Al ejecutar instrucciones
potentes en un solo ciclo de reloj, el dispositivo logra rendimientos cercanos a 1
MIPS por MHz, lo que le permite optimizar el consumo de energía en comparación
con la velocidad de procesamiento.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com