Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # LEONARDO-R3ATMEGA32U4
Description  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO LEONARDO
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica LEONARDO-R3ATMEGA32U4 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
LEONARDO-R3ATMEGA32U4
TARJETA COMPATIBLE
CON ARDUINO
LEONARDO
Descripción:
El Arduino Leonardo es una tarjeta basada en el microcontrolador ATmega32u4. Tiene 20
pines digitales de entrada / salida (de los cuales 7 pueden usarse como salidas PWM y
12 como entradas analógicas), cuenta con una frecuencia de 16 MHz. La alimentación
puede ser mediante la conexión micro USB o un conector de alimentación externo,
además cuenta con headers para la programación ICSP y un botón de reinicio.
Especificaciones:
Microcontrolador
ATmega32u4
Voltaje de funcionamiento
5V
Voltaje de entrada (recomendado)
7 – 12V
Voltaje de entrada (máx y mín)
6 – 20V
Pines digitales I/O
20 (incluidos 7 salidas PWM)
Pines de entrada analógicos
12
Corriente CD de los pines I/O
40mA
Corriente CD de la salida de 3.3V
50 mA
Memoria Flash
32KB (4KB utilizados para gestor de arranque)
Memoria SRAM
2.5KB
Memoria EEPROM
1KB
Frecuencia del reloj
16MHz
Dimensiones
68.6 x 53.3mm


Similar Part No. - LEONARDO-R3ATMEGA32U4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advantech Co., Ltd.
LEO-S55 ADVANTECH-LEO-S55 Datasheet
539Kb / 3P
LoRaWAN Temperature/Humidity Sensor
19-May-2023
LEO-S552-THC0 ADVANTECH-LEO-S552-THC0 Datasheet
539Kb / 3P
LoRaWAN Temperature/Humidity Sensor
19-May-2023
LEO-S552-THG0 ADVANTECH-LEO-S552-THG0 Datasheet
539Kb / 3P
LoRaWAN Temperature/Humidity Sensor
19-May-2023
LEO-S57 ADVANTECH-LEO-S57 Datasheet
696Kb / 3P
LoRaWAN Temperature Probe Sensor
19-May-2023
LEO-S572-TPC0 ADVANTECH-LEO-S572-TPC0 Datasheet
696Kb / 3P
LoRaWAN Temperature Probe Sensor
19-May-2023
More results

Similar Description - LEONARDO-R3ATMEGA32U4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
Synchronous Boost Con
logo
Linear Technology
DC2026AFA LINER-DC2026AFA Datasheet
438Kb / 16P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
List of Unclassifed Man...
A000010 ETC2-A000010 Datasheet
675Kb / 1P
ARDUINO KIT WORKSHOP BASE WITH ARDUINO BOARD
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
CON
logo
Linear Dimensions Semic...
DC2026C LINEAR_DIMENSIONS-DC2026C Datasheet
449Kb / 18P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
Rohm
BD1020HFV-EVK-001 ROHM-BD1020HFV-EVK-001 Datasheet
688Kb / 3P
Arduino Uno
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
BM1422AGMV-EVK-001 ROHM-BM1422AGMV-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno 1pcs
logo
SparkFun Electronics
DEV-10941 SPARKFUN-DEV-10941 Datasheet
111Kb / 2P
LilyPad Arduino SimpleSnap
11/24/2015
logo
Arduino
ABX00083 ARDUINO-ABX00083 Datasheet
2Mb / 20P
Arduino® Nano ESP32
08/06/2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com