Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

IP5322 Datasheet(PDF) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP5322
Description  Mobile power SOC with integrated input and output fast charge function
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5322 Datasheet(HTML) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5322 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5322 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
IP5322
V1.02
Email: service@injoinic.com
10 / 23
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
才会开启,否则会保持关闭状态。所以如果方案上只用一个 VOUT 口的话,必须要保留 VOUT1,如果不用
VOUT2 口,可省略 MOS 管,但必须保留 10uF 电容。
放电时:
无按键动作的情况下,只有插了用电设备的输出口的输出路径才会打开;未连接设备的输出口的输出
路径是不会开启的。已经开启了的输出口,需待该输出口的输出电流小于约 180mA@10mOhm(即 VSN
到输出之间的压差小于 1.8mV,当 VSN 到输出之间的阻抗(含 MOS 管的阻抗)大于 10mOhm 时,阈值电流
也会等比例减小)持续一段时间后会自动关闭。
当只有 VOUT1 口输出开启时,单次短按按键是没有任何作用的;当只有 VOUT2 口输出开启,且处于
非快充模式时,单次短按按键可强制开启 VOUT1 口;当只有 VOUT2 口输出开启,且处于快充模式时,第
一次短按按键会关闭 VOUT2 输出口的快充功能,第二次短按按键会强制开启 VOUT1 输出口,两次短按按
键的间隔时间需要大于 1s,否则会触发强制关机功能。
VOUT1、VOUT2 任何一个口都可以支持所有输出快充协议,但由于该方案是单电感方案,只能支持
一个电压输出,所以只能在只有一个输出口开启的情况下才能支持快充输出。同时使用两个输出口时,会
自动关闭快充功能。
按照“典型应用原理图”所示连接,任何一个输出口已经进入快充输出模式时,当另一个输出口有用
电设备插入,会先关闭所有输出口,关闭高压快充功能,然后再开启有设备存在的输出口,此时所有输出
口仅支持 Apple、Samsung、BC1.2 模式充电。从多个用电设备减少到只有一个用电设备时,持续约 16s
后会先关闭所有输出口
(该功能需要特别注意 PCB Layout 走线,否则自动恢复快充功能会失效,参考 Layout
注意事项)
,开启高压快充功能,然后再开启最后一个用电设备存在的输出口,以此方式来重新激活设备请
求快充。当只有一个输出口开启的情况下,总的输出功率小于约 300mW 持续约 32s 时,会关闭输出口和
放电功能,进入待机状态。
充电时:
VIN 口插入电源可以进行充电,会自动识别电源的快充模式,自动匹配合适的充电电压和充电电流。
标准规格不支持边充边放功能,在充电时即使输出口有设备插着也不会开启输出口。但是在移动电源
充满,且充电电源没有拔掉时,IP5322 会在输入电压为 5V(非输入快充状态)的情况下,开启输出口来给
设备充电。
边充边放(需定制)
:
边充边放的定制规格中,不在具备标准规格的 RSET 功能,此时 RSET 引脚的定义为:非边充边放时
输出低,边充边放时输出高。
当同时插着充电电源和用电设备时,会自动进入边充边放模式。在该模式下,芯片会自动关闭输入快
充功能(外挂输入快充协议 IC 的应用,需要将 RSET 引脚用来控制输入快充协议 IC 的使能),在 VSYS 电
压只有 5V 的情况下,开启放电路径给用电设备供电;如果 VSYS 电压大于 5.8V,为了安全考虑,不会开
启放电路径。为保证用电设备的正常充电,IP5322 会将充电欠压环路提高到 4.9V 以上,以保证优先给用
电设备供电。
在边充边放过程中,如果拔掉充电电源,IP5322 会关闭充电功能,重新启动放电功能来给用电设备供
电。为了安全考虑,同时也为了能够重新激活手机请求快充,转换过程中会有一段时间电压掉到 0V。
在边充边放过程中,如果拔掉用电设备,或者用电设备充满停止抽电持续约 16s 后会自动关闭对应的
放电路径。当放电路径都关闭,状态回到单充电模式时,会降低充电欠压环路,自动重新激活快充,加速
给移动电源充电。
手机自动检测
手机插入自动检测功能:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23