Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

PL520 Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Part # PL520
Description  Green Laser Diode in TO38 ICut Package
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

PL520 Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

  PL520 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH PL520 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Version 1.0
PL 520
28.05.2015
7
Important notes of operation for laser diode
Wichtige Hinweise zum Betrieb der
Laserdiode
a) Electrical operation
OSRAMs laser diodes are designed for maximum
performance and reliability. Operating the laser diode
above the maximum rating even for very short periods of
time can damage the laser diode or reduce its lifetime.
The laser diode must be operated with a suitable power
supply with minimized electrical noise.
The laser diode is very sensitive to electrostatic
discharge (ESD). Proper precautions must be taken.
b) Mounting instructions
In order to maintain the lifetime of the laser diode proper
heat management is essential. Due to the design of the
laser diode heat is dissipated only through the base
plate of the diode‘s body. A proper heat conducting
interconnection between the diodes base plate and the
heat sink must be maintained.
a) Elektrischer Betrieb
OSRAMs Laserdioden sind mit dem Ziel höchster
Leistung und Zuverlässigkeit gefertigt. Der Betrieb der
Laserdiode oberhalb der im Datenblatt angegebenen
Maximalwerte kann jedoch die Leistung und die
Zuverlässigkeit erheblich beeinträchtigen. Daher sollte
die Laserdiode auch mit einer möglichst rauscharmen
Stromversorgung betrieben werden.
Die Laserdiode ist sehr empfindlich gegenüber
elektrostatischen Entladungen (ESD). Entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.
b) Verarbeitungshinweise
Ein geeignetes Wärmemanagement ist
ausschlaggebend für eine lange Lebensdauer der
Laserdiode. Auf Grund des Designs wird die in der
Diode erzeugte Wärme haupsächlich über die
Grundplatte des Gehäuses abgeführt. Es muss
sichergestellt sein, dass eine ausreichend gut
wärmeleitende Verbindung zwischen der
Diodengrundplatte und dem Kühlkörper besteht.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com