Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

OUT4 Datasheet(PDF) 3 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

Part # OUT4
Description  SEVEN DARLINGTON ARRAYS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

OUT4 Datasheet(HTML) 3 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  OUT4 Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OUT4 Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OUT4 Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OUT4 Datasheet HTML 4Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OUT4 Datasheet HTML 5Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OUT4 Datasheet HTML 6Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OUT4 Datasheet HTML 7Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
双 极电路
CS2003CP
版本:
2007-11-A
无 锡华润 矽科 微电子 有限 公司
第
3 页 共 9 页
3. 3、电特性
除非另有规定,
Tamb= 25℃
规 范 值
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
图
号
VCE=50V,TaMB=25℃
-
-
50
输出灌电流
ICEX
VCE=50V,TaMB=85℃
-
-
100
μ
A
1
IOUT=350mA
IIN=500μA
-
1.3
1.6
IOUT=200mA
IIN=350μA
-
1.1
1.3
集电极、发射
极饱和压降
VCE (sat)
IOUT=100mA
IIN=250μA
-
0.9
1.1
V
2
直流电流
传输率
hFE
VCE=2V
IOUT=350mA
1000
-
-
2
输入电流
(输出开)
IIN(ON)
VIN=2.4V
IOUT=350mA
-
0.4
0.7
mA
3
输入电流
(输出关)
IIN(OFF)
IOUT=500μA
Tamb=85℃
50
65
-
μ
A
4
IOUT=350mA
-
-
2.6
输入电压
(输出开)
VIN(ON)
VCE=2V
hFE=800 IOUT=200mA
-
-
2.0
V
5
VR=50V,Tamb=25℃
-
-
50
钳位二极管
反向电流
IR
VR=50V,Tamb=85℃
-
-
100
μ
A
6
钳位二极管
正向电压
VF
IF=350mA
-
-
2.0
V
7
输入电容
CIN
-
15
-
pF
-
开启延迟时间
tON
VOUT=50V
RL=125Ω,CL=15pF
-
0.1
-
关闭延迟时间
tOFF
VOUT=50V
RL=125Ω,CL=15pF
-
0.2
-
μ
s
8
ULN2003AN/ADR
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com