Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RK73N2HTTP103M Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RK73N2HTTP103M
Description  TRIMMABLE CHIP
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

RK73N2HTTP103M Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RK73N2HTTP103M Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RK73N2HTTP103M Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
① 保護膜   Protective coating
② 抵抗皮膜  Resistive film
③ 内部電極  Inner electrode
④ ニッケルめっき
Ni plating
⑤ はんだめっき
Solder plating
⑥ セラミック
Ceramic substrate
L
c
c
W
t
d
③
②
①
④
⑤
⑥
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
www.koanet.co.jp
TRIMMABLE CHIP
■品名構成 Type Designation
例 Example
■特長 Features
●
ファンクショントリミングに使用できるチップ抵抗
器です。
●
半固定抵抗器より小型、軽量です。
●
抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているた
め、耐熱性、耐候性に優れています。
●
電極は、3層構造であり、安定性と高い信頼性を有
しています。
●
テーピングの自動実装に対応します。
●
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
●
端子鉛フリー品は、RoHS対応です。電極、抵抗、
ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの適用除外です。
●
Chip resistors available for function trimming.
●
Smaller and lighter than trimmer potentiometers.
●
Metal glaze thick film makes excellent heat
resistance and moisture resistance.
●
High stability and reliability are ensured by the triple
layers of the electrodes.
●
Automatic mounting machine can be applied with
taping supply.
●
Suitable for both flow and reflow solderings.
●
Products with lead free termination meet RoHS
requirements. RoHS regulation is not intended for
Pb-glass contained in electrode, resistor element and
glass.
■参考規格 Reference Standards
IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134A
定格周囲温度 Rated Ambient Temperature:+70℃
使用温度範囲 Operating Temperature Range:−55℃∼+125℃
■定格 Ratings
形  名
定格電力※
抵抗値範囲
抵抗値許容差
最高使用電圧
最高過負荷電圧
抵抗温度係数
テーピングと包装数/リール
Type
Power
Resistance
Resistance
Max. Working
Max. Overload
T.C.R.
Taping & Q’
ty/Reel(pcs)
Rating
Range(Ω)
(E12)
Tolerance
Voltage
Voltage
(×10−6/K)
TP
TD
TE
1E
0.063W
10,000
―
―
1J
0.1W
50V
100V
10,000
5,000
―
2A
0.125W
100V
200V
10,000
5,000
4,000
2B
0.25W
10∼1M
±200
―
5,000
4,000
2E
0.33W
―
5,000
4,000
2H
0.75W
200V
400V
―
―
4,000
3A
1.0W
―
―
4,000
端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.
RK73N 角形トリマブルチップ抵抗器
Trimmable Flat Chip Resistors
■構造図 Construction
定格電圧は 定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。
Rated voltage= Power Rating×Resistance value or Max. working voltage, whichever is lower.
※定格電力はトリミング長により変わります。
※Power ratings are changed by total trimmed length.
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
√ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
RK73N
2B
103
品 種
Product
Code
公称抵抗値
Nominal
Resistance
3 digits
抵抗値許容差
Resistance
Tolerance
N :0∼−20%
P :0∼−30%
W:±10%
M:±20%
定格電力
Power
Rating
1E:0.063W
1J:0.1W
2A:0.125W
2B:0.25W
2E:0.33W
2H:0.75W
3A:1W
二次加工
Taping
TP: 2mm pitch
punch paper
TD: 4mm pitch
punch paper
TE: 4mm pitch
plastic
embossed
BK:Bulk
N
TD
RK73N
2B
10kΩ
N
TD
Old Type
New Type
T
端子表面材質
Terminal
Surface Material
T:Sn
L:Sn/Pb
New Type
N :0∼−20%
P :0∼−30%
W:±10%
M:±20%
Old Type
K :0∼−30%
M:±20%
■外形寸法 Dimensions
形名 Type
寸法 Dimensions (mm)
Weight(g)
(Inch Size Code)
L
W
c
d
t
(1000pcs)
1E(0402)
1.0
.
0.5±0.05
0.2±0.1
0.25
.
0.33±0.05
0.68
1J(0603)
1.6±0.2
0.8±0.1
0.3±0.1
0.3±0.1
0.45±0.1
2.14
2A(0805)
2.0±0.2
1.25±0.1
0.4±0.2
0.3
.
0.5±0.1
4.54
2B(1206)
3.2±0.2
1.6±0.2
0.4
.
9.14
2E(1210)
2.6±0.2
0.5±0.3
0.6±0.1
15.5
2H(2010)
5.0±0.2
2.5±0.2
0.65±0.15
24.3
3A(2512)
6.3±0.2
3.1±0.2
37.1
+0.1
−0.05
+0.05
−0.1
+0.2
−0.1
+0.2
−0.1


Similar Part No. - RK73N2HTTP103M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KOA Speer Electronics, ...
RK73-RT KOA-RK73-RT Datasheet
237Kb / 2P
flat chip resistors (anti-sulfuration)
logo
List of Unclassifed Man...
RK737 ETC2-RK737 Datasheet
235Kb / 1P
Nylon-Insulated Ring Terminals
logo
KOA Speer Electronics, ...
RK73A1JLTD102G KOA-RK73A1JLTD102G Datasheet
95Kb / 2P
audio applications 2%,5%tolerance
RK73A1JLTD102J KOA-RK73A1JLTD102J Datasheet
95Kb / 2P
audio applications 2%,5%tolerance
RK73A1JLTDD102G KOA-RK73A1JLTDD102G Datasheet
95Kb / 2P
audio applications 2%,5%tolerance
More results

Similar Description - RK73N2HTTP103M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1474 MAXIM-MAX1474 Datasheet
145Kb / 8P
Miniature Electronically Trimmable Capacitor
Rev 1; 3/01
logo
List of Unclassifed Man...
THAT2181 ETC1-THAT2181 Datasheet
252Kb / 10P
Trimmable IC Voltage Controlled Amplifiers
RT0603 ETC-RT0603 Datasheet
56Kb / 1P
RT series, high-precision trimmable chip resistors
logo
Welwyn Components Limit...
CRT WELWYN-CRT Datasheet
106Kb / 2P
Trimmable Surface Mount Resistors
logo
List of Unclassifed Man...
RT10PTN103 ETC-RT10PTN103 Datasheet
618Kb / 10P
Thick Film Trimmable Chip Resistors
logo
YAGEO Corporation
TR0402KR-071R YAGEO-TR0402KR-071R Datasheet
426Kb / 8P
TRIMMABLE CHIP RESISTORS
logo
TT Electronics.
CRT TTELEC-CRT Datasheet
303Kb / 2P
Trimmable Surface Mount Resistors
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX77231EVKIT MAXIM-MAX77231EVKIT Datasheet
1Mb / 10P
Output Factory-Trimmable from 11.2V to 16.2V
Rev 0; 1/16
logo
Stackpole Electronics, ...
FCR SEI-FCR Datasheet
321Kb / 4P
Trimmable Thick Film Chip Resistor
11/18/2020
logo
Vishay Siliconix
CC7 VISHAY-CC7 Datasheet
67Kb / 3P
Thin Film Resistor Divider Network on Alumina, User Trimmable
18-Apr-13
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com