Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LSA670 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSA670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSA670 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSA670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670
SIDELED
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LG_LO_LP_LS_LY A670 abgekündigt nach
OS-PD-2006-009 -
werden durch LG_LO_LP_LS_LY A67K ersetzt
werden.
LG_LO_LP_LS_LY A670 obsolete acc. to
OS-PD-2006-009 -
will be replaced by LG_LO_LP_LS_LY A67K.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung parallel
zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in
Lichtleiter
Wellenlänge: 628 nm (super-rot),
606 nm (orange), 587 nm (gelb), 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
Technologie: GaAsP (super-rot, orange, gelb,
grün), GaP (pure green)
optischer Wirkungsgrad: 1,5 lm/W (super-rot,
orange, gelb), 2,5 lm/W (grün),
0,6 lm/W (pure green)
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
optischer Indikator
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Einkopplung in Lichtleiter
Signal- und Symbolleuchten
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
Features
package: white SMT package, colorless clear
resin
feature of the device: radiation direction parallel
to PCB, so an ideal LED for coupling in light
guides
wavelength: 628 nm (super-red),
606 nm (orange), 587 nm (yellow),
570 nm (green), 560 nm (pure green)
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
technology: GaAsP (super-red, orange, yellow,
green), GaP (pure green)
optical efficiency: 1.5 lm/W (super-red, orange,
yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
Applications
optical indicator
backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising, general
lighting)
coupling into light guides
signal and symbol luminaire
interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LSA670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LSA670-HL SIEMENS-LSA670-HL Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LSA670-J SIEMENS-LSA670-J Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LSA670-JM SIEMENS-LSA670-JM Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
LSA670-K SIEMENS-LSA670-K Datasheet
61Kb / 8P
SIDELED
More results

Similar Description - LSA670

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com