Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CS6583BO Datasheet(PDF) 3 Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

Part # CS6583BO
Description  Non-isolated step-down LED constant current drive circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMICO [WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.]
Direct Link  http://www.semico.com.cn
Logo SEMICO - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

CS6583BO Datasheet(HTML) 3 Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

  CS6583BO Datasheet HTML 1Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 2Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 3Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 4Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 5Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 6Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 7Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 8Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BO Datasheet HTML 9Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
M O S 电 路
CS6583
版本:S-2014-07-F
无 锡 华 润 矽 科 微 电 子 有 限 公 司
第 3 页 共 9 页
2.2.4、可调 阈值 LED 过 压保 护
CS6583 集成有 LED 过压保护功 能,可以通 过设 置 VOL 引脚电阻 RVOL 来设置 LED
开路保护电压。R
VOL 和 输 出 空 载 电 压 VOL 之 间 的 关 系 如 下 :
)
(
10
32
6
L
VOL
K
V
I
L
R
O
O
)
(
066
.
0
_
us
R
T
VOL
MIN
OFF
其中,L 为电感感值,I
O 为 输 出 电 流 大 小 , TOFF_MIN 为 最 小 关 断 时 间 。
2.2.5、过温 保护
为了避免温度过高而损坏器件,CS6583 内置过温调节功能。当温度过高时,逐渐减
小输出电流,从而控制输出功率和温升,当温度高于 150℃时,将关断芯片并锁定,直
到 VDD 降到欠压保护关断电压,系统重启。系统会不断检测芯片温度,当温度降到 125℃
以下,系统重启后才能正常工作。
2.2.6、CS 采 样电阻 异常 保护电 路
CS6583 集成 CS 采样电阻异常 保护,当 LED 短路或者 CS 采样电阻开路/短路发生
时,芯片会立即检查到错误信号,关断功率 MOSFET,并重启系统。
2. 3、引 脚排 列图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com