Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CS6583BBO Datasheet(PDF) 2 Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

Part # CS6583BBO
Description  Non-isolated step-down LED constant current drive circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMICO [WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.]
Direct Link  http://www.semico.com.cn
Logo SEMICO - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

CS6583BBO Datasheet(HTML) 2 Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

  CS6583BBO Datasheet HTML 1Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 2Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 3Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 4Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 5Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 6Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 7Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 8Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583BBO Datasheet HTML 9Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
M O S 电 路
CS6583
版本:S-2014-07-F
无 锡 华 润 矽 科 微 电 子 有 限 公 司
第 2 页 共 9 页
2. 2、功 能描 述
CS6583 是 LED 恒流驱动 芯片,集成 500V 高压功 率管,无需 光耦等次 级反馈环 路,
具有高精度的 LED 恒流输出,极大的节约了成本。电路逐周期检测电感的峰值电流,
CS 外接采样电阻 Rcs,内部与 400mV 阈 值比较 器连接。当功率 MOS 管导通时,CS 端
的电压随着电感电流的上升而上升。当 CS 端电压超过 400mV 时,MOS 管关断,电感
开始放电,电感电流逐渐下降。当电路检测到电感电流降为 0 时,内部逻辑控制 MOS
管重新打开。
2.2.1、启动 和 VDD 欠压 保护
系统上电后,VDD 电压开始上升。当 VDD 电压上升到 UVLO 开启电压后,系统开
始工作,系统正常工作后,VDD 电压需要降低到 UVLO 关断电压以下,系统才会停止
工作,实现 UVLO 保护功能。
2.2.2、恒流 控制
CS6583 采用 BUCK 架构,工作在临 界导通模 式 。LED 输出电流计 算公式如 下:
CS
REF
R
V
Io
2
其中,V
REF 为 CS 采 样 阈 值 电 压 ( 典 型 值 为 400 mV)
RCS 为电感电流采样电阻
2.2.3、前沿 消隐
由于存在寄生电容,MOSFET 在导通瞬间,会产生一个脉冲电流。CS6583 内部集
成有前沿消隐功能,在 MOSFET 导通的瞬间,设计有 350ns 的前沿消隐时间,在这段时
间内,电流比较器停止工作,避免脉冲电流让电流比较器发生误翻转,如下图所示:
VCS
t
TLEB=350ns
图 2 前沿消隐



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com