Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CS6583 Datasheet(PDF) 4 Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

Part # CS6583
Description  Non-isolated step-down LED constant current drive circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMICO [WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.]
Direct Link  http://www.semico.com.cn
Logo SEMICO - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

CS6583 Datasheet(HTML) 4 Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.

  CS6583 Datasheet HTML 1Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 2Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 3Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 4Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 5Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 6Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 7Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 8Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD. CS6583 Datasheet HTML 9Page - WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
M O S 电 路
CS6583
版本:S-2014-07-F
无 锡 华 润 矽 科 微 电 子 有 限 公 司
第 4 页 共 9 页
2. 4、引 脚说 明与结 构原 理图
引脚
属性
结 构 原 理 图
1
GND
P
2
VOL
开路保护电压调节端,接电
阻到地
I
3
NC
无连接,悬空
4
VDD
电源
P
5、6
D
内部高压功率管漏极
O
7(8)
CS
电流采样端
I
3、电特性
3. 1、极 限参数
除非特别说明,T
amb= 25℃
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VDD
-0.3~21
V
功率管漏端
VDRAIN
-0.3~500
V
低压模拟端口(CS,ZCD)
-0.3~7
V
功耗
PDMAX
0.45(SOP8)
W
0.9(DIP7)
W
热阻
θJA
145(SOP8)
℃/W
80(DIP7)
℃/W
工作温度
TOP
-40~105
工作结温
TJ
-45~150
储存温度
TSTG
-65~150
ESD(HBM 模型)
4
kV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com