Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

BL5607 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL5607
Description  BL5607
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL5607 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL5607 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5607 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5607 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5607 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL5607 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
BL5607
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/15/2006
Total 5 Pages
Wrote by 2006
管脚图
管脚图
管脚图
管脚图
图2 管脚图
管脚功能说明
管脚功能说明
管脚功能说明
管脚功能说明
管脚号
管脚名称
管脚描述
1
OSCi
片内振荡器外接RC输入端
2
NC
空脚
3
QA1
Tr1触发有效输出端QA
4
QC1
Tr1触发有效输出端QC
5
QB1
Tr1触发有效输出端QB
6
QD1
Tr1触发有效输出端QD
7
Tr1
触发输入端1
8
GND
电源地
9
NC
空脚
10
NC
空脚
11
Vcc
DC12V功率驱动级电源
12
Tr2
触发输入端2
13
QD2
Tr2触发有效输出端QD
14
QB2
Tr2触发有效输出端QB
15
QC2
Tr2触发有效输出端QC
16
QA2
Tr2触发有效输出端QA
17
Sel
正反转控制输入端
18
Vdd
DC5V电源
功能
功能
功能
功能详述
详述
详述
详述
触发输入信号
Tr1、Tr2为触发信号输入端, 触发信Tr 为正脉冲信号, 脉冲宽10~30mS, 典型为20mS, 上升
沿触发有效,用于触发步进电机走步工作, Tr输入端电路内部通过下 拉电阻置“0”,Tr信号幅度为
0V~5V,Tr ≥3.5V为高电平。Tr 正脉冲信号中可能有负向干扰毛刺产生,干扰毛刺的宽度小于等 1mS,
幅度最大为5V到0V。
Tr 输入端受上升沿信号触发后,电路开始工作,首先对输入触发信号脉冲宽 度进行判别,输入
脉冲宽度必须大于等10mS±1mS, 才能被判断输入触发信号有效,同时输入状态被锁,必须等输出周
期结束才能输入第二个触发信号,输入触发有效后对 应的一路输出QA~QD输出一组输出功率驱动信
号。每次触发信号的上升沿只能产生 一组输出驱动信号。
触发信号抗干扰措施:
由于电路实际使用的工作环境条件较恶劣,输入脉冲触发信号可能受到uS级脉冲毛刺干扰,为了



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com