Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

B80FS Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # B80FS
Description  Fast Recovery SMD Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

B80FS Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  B80FS Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor B80FS Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
B40FS ... B380FS
B40FS ... B380FS
Fast Recovery SMD Bridge Rectifier
SMD-Brückengleichrichter mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.3 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 80...800 V
IFSM = 40/44 A
trr
~ 300 ns
Version 2018-07-18
SO-DIL
“SLIM”
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of medium frequencies
Audio Power Supplies
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Audio-Stromversorgungen
Standardausführung 1)
Features
UL recognized, File E175067
Slim profile package
Low reverse recovery time
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
UL-anerkannt, Liste E175067
Schlanke Bauhöhe
Niedrige Sperrverzugszeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
1500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.4 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V] 3)
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 4)
B40FS
40
80
B80FS
80
160
B125FS
125
250
B250FS
250
600
B380FS
380
800
Max. rectified output current
Dauergrenzstrom am Brückenausgang
R-load
C-load
TA = 50°C
IFAV
1.0 A 5)
0.8 A 5)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10A 5)
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
40 A
44 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
8 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Eventual superimposed voltage peaks must not exceed VRRM – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen VRRM nicht überschreiten
4
Valid per Diode – Gültig pro Diode
5
Mounted on P.C. Board with 13 x 13 mm2 copper pads – Montage auf Leiterplatte mit 13 x 13 mm2 Kupferbelag (Lötpads)
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
10.2
±0.4
7.9±0.4
~
~
+
1.3
-0.3
8.3
-0.1
5.1
Type
Typ


Similar Part No. - B80FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
B80FS DIOTEC-B80FS Datasheet
140Kb / 2P
Fast Switching Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
B80FS SEMIKRON-B80FS Datasheet
165Kb / 2P
Fast Switching Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
B80FS DIOTEC-B80FS Datasheet
120Kb / 2P
Fast switching Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B80FS DIOTEC-B80FS Datasheet
124Kb / 2P
?쏶lim??Profile Fast switching Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
More results

Similar Description - B80FS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Comchip Technology
CFRM101 COMCHIP-CFRM101 Datasheet
65Kb / 2P
SMD Fast Recovery Rectifier
CFRL101 COMCHIP-CFRL101 Datasheet
74Kb / 2P
SMD Fast Recovery Rectifier
CFRC301 COMCHIP-CFRC301 Datasheet
68Kb / 2P
SMD Fast Recovery Rectifier
CFRB201 COMCHIP-CFRB201 Datasheet
68Kb / 2P
SMD Fast Recovery Rectifier
CFRA151 COMCHIP-CFRA151 Datasheet
67Kb / 2P
SMD Fast Recovery Rectifier
logo
Rectron Semiconductor
FRS201L RECTRON-FRS201L Datasheet
105Kb / 1P
FAST RECOVERY BRIDGE RECTIFIER
logo
Zowie Technology Corpor...
Z4RGP20MH ZOWIE-Z4RGP20MH Datasheet
53Kb / 2P
Fast Recovery Bridge Rectifier
Z4RGP30MAPH ZOWIE-Z4RGP30MAPH Datasheet
51Kb / 2P
Fast Recovery Bridge Rectifier
Z4RGP30MPH ZOWIE-Z4RGP30MPH Datasheet
52Kb / 2P
Fast Recovery Bridge Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
S40F DIOTEC-S40F_18 Datasheet
187Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier ??Fast Recovery
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com