Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LS-T656 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-T656
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T656 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-T656 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LS T656, LY T656
TOPLED
® with Lens
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-06-06
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-2-Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: fokussierte
Abstrahlung in SMT-Technologie; hohe
Helligkeit in Achsrichtung
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 60°
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 12 lm/W (gelb),
8 lm/W (super-rot)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Tastenhinterleuchtung
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white P-LCC-2 package, colorless
clear resin
• feature of the device: focussed radiation in
SMT technology; high brightness in beam
direction
• wavelength: 633 nm (super-red),
587 nm (yellow)
• viewing angle: 60°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 12 lm/W (yellow),
8 lm/W (super-red)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
• coupling into light guides
• key pad illumination
• optical indicators
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, etc.)


Similar Part No. - LS-T656

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
IDEC Corporation
LS-T6 IDEC-LS-T6 Datasheet
3Mb / 64P
Emergency Stop Switches
JULY 2017
logo
OSRAM GmbH
LS-T670 OSRAM-LS-T670 Datasheet
441Kb / 19P
white PLCC-2 package, colorless clear resin
LS-T670-J1K2-1-Z OSRAM-LS-T670-J1K2-1-Z Datasheet
441Kb / 19P
TOPLED
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T676-R1S1-1-Z OSRAM-LS-T676-R1S1-1-Z Datasheet
476Kb / 19P
TOPLED
More results

Similar Description - LS-T656

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LG-T67K OSRAM-LG-T67K Datasheet
581Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com