Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LCWW5AM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWW5AM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW5AM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWW5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
LCW W5AM
Golden DRAGONPlus warm white with Chip Level Conversion (CLC)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-06-19
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, klare Silikonlinse, Chip level
conversion
• Typischer Lichtstrom: 69 lm bei 350 mA
(3500K)
Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
Farbtemperatur: 2500 K bis 4800 K
Farbwiedergabeindex: 80
Abstrahlwinkel: 170°
Technologie: ThinGaN
optischer Wirkungsgrad: 62 lm/W bei 3500 K
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
Lötmethode: Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, Ni-
schenbeleuchtung, Kronleuchter, Hängeleuch-
ten, Wandleuchter
•Flutlicht
Effekt- und Akzentbeleuchtung: Vitrinen, Möbel-
beleuchtung, Markierungsbeleuchtung
Spezialbeleuchtung: Blitzlicht, Radbeleuchtung,
Sicherheitsbeleuchtung
Gebäudebeleuchtung: Fassadenbeleuchtung,
Treppenbeleuchtung
Leselampen
Features
package: white SMD package, colorless clear
silicone resin, clear silicone lens, chip level
conversion
• typical Luminous Flux: 69 lm at 350 mA
(3500 K)
feature of the device: high efficient lightsource
at low space
color temperature: 2500 K to 4800 K
color reproduction index: 80
viewing angle: 170°
technology: ThinGaN
optical efficiency: 62 lm/W at 3500 K
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
soldering methods: reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
room lighting: ceiling light, cove lighting,
chandeliers, pendants, sconces
flood light
effect and accent lighting: display cases,
furniture illumination, marker lights
specialty lighting: flashlight, bicycle headlamps,
security lights
architectural lighting: facade lighting, stairway
lighting
reading lamps


Similar Part No. - LCWW5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWW5AP OSRAM-LCWW5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
More results

Similar Description - LCWW5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LCW-W5SM OSRAM-LCW-W5SM Datasheet
839Kb / 26P
white SMD package, colorless clear silicone resin, chip level conversion
LUW-W5SM OSRAM-LUW-W5SM Datasheet
524Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5AM OSRAM-LW-W5AM Datasheet
568Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LW-W5SM OSRAM-LW-W5SM Datasheet
592Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5SN OSRAM-LW-W5SN Datasheet
438Kb / 20P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5SN OSRAM-LCW-W5SN Datasheet
293Kb / 19P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com