Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LRW5AM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRW5AM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRW5AM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRW5AM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRW5AM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LR W5AM, LA W5AM, LY W5AM
Golden DRAGON Plus
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-06-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss, klare Silikonlinse
• Typischer Lichtfluss: 53 lm (rot);
60 lm (amber); 48 lm (gelb)
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Wellenlänge: 625 nm (rot), 617 nm (amber),
590 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: 170°
• Technologie: Dünnfilm InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 59 lm/W (rot),
67 lm/W (amber), 53 lm/W (gelb)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
Verkehrssignale
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
Tragbare Beleuchtung z. B. am Fahrrad
Dekorative Lichtleiter-Anwendungen
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin, clear silicone lens
• typical Luminous Flux: 53 lm (red);
60 lm (amber); 48 lm (yellow)
• feature of the device: high efficient lightsource
at low space
• wavelength: 625 nm (red), 617 nm (amber),
590 nm (yellow)
• viewing angle: 170°
• technology: Thinfilm InGaAlP
• optical efficiency: 59 lm/W (red),
67 lm/W (amber), 53 lm/W (yellow)
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: Reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
traffic signaling
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
substitution of micro incandescent lamps
portable light souce (e. g. bicycle)
decorative and entertainment lighting (incl. fiber
optic illumination)
signal and symbol luminaire for orientation
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting


Similar Part No. - LRW5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRW5AP OSRAM-LRW5AP Datasheet
602Kb / 15P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
More results

Similar Description - LRW5AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LY-G5AP OSRAM-LY-G5AP Datasheet
910Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-G5AP OSRAM-LA-G5AP Datasheet
915Kb / 21P
white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LW-W5AM OSRAM-LW-W5AM Datasheet
568Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com