Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LTCP7P Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LTCP7P
Description  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTCP7P Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LTCP7P Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTCP7P Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LD CP7P, LT CP7P
2010-09-09
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
3)Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
3) page 15
Gruppe
Group
Wellenlänge
Wavelength
Einheit
Unit
deep blue
true green
min.
max.
min.
max.
2
513
519
nm
3
449
453
519
525
nm
4
453
457
525
531
nm
5
457
461
531
537
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Strahlungsleistung
1) Seite 15
Radiant Power
1) page 15
Φ
E (mW/sr)
Lichtstrom
1) Seite 15
Luminous Flux
1) page 15
Φ
V (mlm)
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous Intensity
2) page 15
I
V (mcd)
deep blue
1T
2T
3T
4T
1U
2U
280…
320
320…
355
355…
400
400…
450
450…
500
500…
560
true green
JY
JZ
KX
KY
KZ
52.000…
61.000
61.000…
71.000
71.000…
82.000
82.000…
97.000
97.000… 112.000
31.600
(typ.)
28.300
(typ.)
35.300
(typ.)
44.500
(typ.)
56.300
(typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness half groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: JY-2
Example:JY-2
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
JY
2
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com