Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HS2262D-R2 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # HS2262D-R2
Description  HS2262A CMOS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

HS2262D-R2 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  HS2262D-R2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers HS2262D-R2 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers HS2262D-R2 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HS2262D-R2 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Phone: 0512-68256888
苏州市华芯微电子有限公司
mail:h-sun@h-sun.com
HuaXin Micro-electronics Co., Ltd
Url:www.china-chip.com
2 页 共 4 页
Ver. 041219
管脚说明
管脚名称
输入
/输出
A0~Ax
地址管脚
,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),
三种状态;
D0~Dx
数据输入端,有一个为“
1”,即有编码发出,内部下拉;
Vcc
电源正端(+)输入端;
Vss
电源负端(-)输入端;
TE_
编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效;内部上拉;
OSC1
双端电阻振荡器输入端;
OSC2
双端电阻振荡器输出端;
Dout
编码输出端(常低)
NC
― ―
空脚;
功能对照表
型 号
地址
位数
数据
位数
无 线 电
遥控应用
遥控应用
地址码数
解 码 器
封 装 形 式
HS2262-R6
6
6
729 HS2272-x6
SOP20,DIP18
HS2262-R4
8
4
6,561 HS2272-x4
SOP20,DIP18
HS2262-R2
10
2
59,049 HS2272-x2
SOP20,DIP18
HS2262-R0
12
0
531,441 HS2272-X0
SOP20,DIP18
HS2262-IR4
8
4
6,561 HS2272-x4
SOP20,DIP18
上表中的
X 为 M/L,M 为数据输出瞬态型,L 为数据输出锁存型;
极限参数 (Ta=25℃)
参 数
符 号
参数范围
单 位
电源电压
Vcc
-0.3~12.0
V
输入电压
Vi
-0.3~Vcc+0.3
V
输出电压
Vo
-0.3~Vcc+0.3
V
最大功耗(
Vcc=12V)
Pa
300
mW
工作温度
Topr
-20~+70
贮存温度
Tstg
-40~+125



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com