Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HAX500-S Datasheet(PDF) 1 Page - LEM

Part # HAX500-S
Description  Current Transducer
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEM [LEM]
Direct Link  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

HAX500-S Datasheet(HTML) 1 Page - LEM

  HAX500-S_11 Datasheet HTML 1Page - LEM HAX500-S_11 Datasheet HTML 2Page - LEM HAX500-S_11 Datasheet HTML 3Page - LEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice.
110527/17
www.lem.com
Page 1/3
I
PN = 500..2500 A
Features
● Hall effect measuring principle
● Galvanic isolation between
primary and secondary circuit
● Low power consumption
● Isolated plastic case recognized
according to UL 94-V0
Advantages
● Easy installation
● Small size and space savings
● Only one design for wide current
ratings range
● High immunity against external
interference
Applications
● AC motor speed control
● Battery supplied applications
● Uninterruptible Power Supplies
(UPS)
● Power supplies for welding,
cable TV and telecommunication
applications.
Application domain
● Industrial
電気的仕様/
電気的仕様/
Electrical data
Electrical data
II
PN
PN
一次側定格電流
一次側定格電流
rms
rms
1200
1200
A
A
II
PM
PM
一次側電流測定範囲
一次側電流測定範囲 5)
5)
± 3600
± 3600
A
A
VV
C
C
電源電圧
電源電圧
(± 5 %)
(± 5 %) 5)5)
± 15
± 15
V
V
II
C
C
消費電流
消費電流
± 15
± 15
mA
mA
ÎÎ
P
P
過電流容量
過電流容量
30,000
30,000
At
At
R
R
IS
IS
絶縁抵抗
絶縁抵抗
@ 500 VDC
@ 500 VDC
> 1000
> 1000
M
MW
W
VV
OUT
OUT
出力電圧
出力電圧
@ ±
@ ±
II
PN
PN,, R
R
LL = 10 k
= 10 kW
W
,,
TT
A
A = 25°C
= 25°C
± 4 V ± 40
± 4 V ± 40 mV
mV
R
R
OUT
OUT
出力インピーダンス
出力インピーダンス
100
100
W
W
R
R
LL
負荷抵抗
負荷抵抗
> 1
> 1
kkW
W
精度
精度・
・動特性/
動特性/
Accuracy-Dynamic performance data
Accuracy-Dynamic performance data
XX
精度
精度
@
@
II
PN
PN,, T
T
A
A = 25°C (
= 25°C (オフセット含まず
オフセット含まず
))
< ± 1
< ± 1
%
%
εε
LL
直線性
直線性 2)
2)
(0 .. ±
(0 .. ±
II
PN
PN))
< ± 1
< ± 1
% of
% of
II
PN
PN
VV
OE
OE
電気オフセット電圧
電気オフセット電圧
@
@
TT
A
A = 25°C
= 25°C
< ± 20
< ± 20
mV
mV
VV
OH
OH
残留オフセット電圧
残留オフセット電圧
@
@
II
P
P = 0, 1 x
= 0, 1 x
II
PN
PN
の過負荷後
の過負荷後
< ± 30
< ± 30
mV
mV
TCV
TCV
OE
OE
VV
OE
OE
の温度係数
の温度係数
< ± 1
< ± 1
mV/K
mV/K
TCV
TCV
OUT
OUT
VV
OUT
OUT
の温度係数
の温度係数
(% of reading)
(% of reading)
< ± 0.1
< ± 0.1
%/K
%/K
tt
rr
応答時間
応答時間
@ 90% of
@ 90% of
II
PN
PN
< 5
< 5
µµss
di/dt
di/dt
di/dt
di/dt 特性
特性
> 50
> 50
A/
A/µµss
BW
BW
周波数帯域幅
周波数帯域幅 3)
3)
(0 .. - 3 dB)
(0 .. - 3 dB)
DC .. 25
DC .. 25
kHz
kHz
一般仕様/
一般仕様/
General data
General data
TT
A
A
動作温度範囲
動作温度範囲
- 25 .. + 85
- 25 .. + 85 °C
°C
TT
S
S
保存温度範囲
保存温度範囲
- 25 .. + 85
- 25 .. + 85 °C
°C
m
m
質量
質量
450
450
gg
適用規格
適用規格 4)
4)
EN 50178: 1997
EN 50178: 1997
絶縁特性/
絶縁特性/
Isolation characteristics
Isolation characteristics
VV
bb
定格絶縁電圧
定格絶縁電圧
500
500 1)1)
V
V
VV
dd
絶縁耐圧
絶縁耐圧
, AC50Hz, 1 min
, AC50Hz, 1 min
55
kV
kV
dCp
dCp
沿面距離
沿面距離
≥≥
8.5
8.5
m m
m m
絶縁材料
絶縁材料
Ⅲa
a
Current Transducer HAX 1200-S
Current Transducer HAX 1200-S
本電流センサを使用することにより、二次側回路
本電流センサを使用することにより、二次側回路(
( 測定回路
測定回路)
) を一次側
を一次側
電流
電流(
( 被測定電流
被測定電流)
) から完全に絶縁した状態でDC、AC、パルス、或
から完全に絶縁した状態でDC、AC、パルス、或
いはこれらが混在した電流の測定を行うことが可能です。
いはこれらが混在した電流の測定を行うことが可能です。
II
PN
PN
== 1200 A
1200 A
VV
out
out =
= ± 4 V
± 4 V
注記
注記
:: 1)1) Pollution class 2, category
Pollution class 2, category Ⅲ
2)
2) オフセットを考慮していません
オフセットを考慮していません。
3)
3) コアの発熱を避けるため軽減曲線に従って下さい。
コアの発熱を避けるため軽減曲線に従って下さい。
4)
4) お客様からの依頼があれば試験リストを提出致します。
お客様からの依頼があれば試験リストを提出致します。
5)
5) 電源電圧
電源電圧
±12V
±12Vでも動作しますが、この場合測定範囲は狭まります。
でも動作しますが、この場合測定範囲は狭まります。
080402/1
080402/1
www.lem.co.jp
www.lem.co.jp
製品の改良に際し、事前通告なく寸法・仕様などを変更する場合があります。
製品の改良に際し、事前通告なく寸法・仕様などを変更する場合があります。
Page 1/2
Page 1/2
概 要
概 要
•• ホール効果を応用したオープン
ホール効果を応用したオープン
ループ型電流センサ
ループ型電流センサ
•• 1次回路と2次回路を完全に絶縁
1次回路と2次回路を完全に絶縁
•• 低消費電力
低消費電力
•• UL94V0
UL94V0適合絶縁プラスチックケース
適合絶縁プラスチックケース
特 長
特 長
•• 取付け簡単
取付け簡単
•• 小型、省スペース
小型、省スペース
•• 単一設計であらゆる測定範囲を
単一設計であらゆる測定範囲を
カバー
カバー
•• 外部ノイズに強い
外部ノイズに強い
用 途
用 途
•• AC可変速ドライバー
AC可変速ドライバー
•• バッテリー
バッテリー
•• UPS
UPS
•• 溶接用及びケーブルTV・通信機器
溶接用及びケーブルTV・通信機器
用電源
用電源
適 用 分 野
適 用 分 野
•• 産業機器
産業機器
46138
46138
Current Transducer HAX 500..2500-S
For the electronic measurement of currents: DC, AC, pulsed, mixed,
with a galvanic isolation between the primary circuit (high power) and
the secondary circuit (electronic circuit).
Electrical data
Primary nominal
Primary current
Type
current rms
measuring range
I
PN (A)
I
PM (A)
500
± 1500
HAX 500-S
600
± 1800
HAX 600-S
850
± 2550
HAX 850-S
1000
± 3000
HAX 1000-S
1500
± 4500
HAX 1500-S
2000
± 5500
HAX 2000-S
2500
± 5500
HAX 2500-S
V
C
Supply voltage (± 5 %) 4)
± 15
V
I
C
Current consumption
< +20/-15
mA
Î
P
Overload capability
30,000
At
R
IS
Isolation resistance @ 500 VDC
> 1000
MW
V
OUT
Output voltage @ ±
I
PN, RL = 10kW, TA = 25°C
± 4
V
R
OUT
Output internal resistance
approx. 100
W
R
L
Load resistance
> 1
kW
X
Accuracy @
I
PN, TA = 25°C (excluding offset)
< ± 1
%
ε
L
Linearity error 1) (0 .. ±
I
PN)
< ± 1
% of
I
PN
V
OE
Electrical offset voltage @
T
A = 25°C
< ± 20
mV
V
OH
Hysteresis offset voltage @
I
P = 0;
after an excursion of 1 x
I
PN
< ± 30
mV
TCV
OE Temperature coefficient of VOE
< ± 1
mV/K
TCV
OUT Temperature coefficient of VOUT (% of reading)
< ± 0.1
%/K
t
r
Response time to 90% of
I
PN step
< 5
µs
di/dt di/dt accurately followed
> 50
A/µs
BW
Frequency bandwidth 2) (- 3 dB)
DC .. 25
kHz
T
A
Ambient operating temperature
- 25 .. + 85
°C
T
S
Ambient storage temperature
- 25 .. + 85
°C
m
Mass
approx. 450
g
Standards 3)
EN 50178: 1997
Notes : 1)Linearity data exclude the electrical offset.
2)
Please refer to derating curves in the technical file to avoid excessive
core heating at high frequency
3)
Please consult characterisation report for more technical details and
application advice.
4)
Operating at ±12V ≤
V
c < ±15V will reduce the measuring range.
Accuracy - Dynamic performance data
General data


Similar Part No. - HAX500-S_11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LEM
HAX500-S LEM-HAX500-S_06 Datasheet
495Kb / 2P
Current Transducer
More results

Similar Description - HAX500-S_11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LEM
HO50-S LEM-HO50-S Datasheet
1Mb / 14P
Current Transducer
HO60-P LEM-HO60-P Datasheet
1Mb / 15P
Current Transducer
HO-NP LEM-HO-NP Datasheet
929Kb / 12P
Current Transducer
HO-NP-0000 LEM-HO-NP-0000 Datasheet
2Mb / 16P
Current Transducer
HX03-P LEM-HX03-P_11 Datasheet
432Kb / 3P
Current Transducer
HAT200-S LEM-HAT200-S_14 Datasheet
403Kb / 3P
Current Transducer
HXS20-NP-SP2 LEM-HXS20-NP-SP2 Datasheet
757Kb / 3P
Current Transducer
LA55-P LEM-LA55-P_09 Datasheet
515Kb / 3P
Current Transducer
LA150-TP LEM-LA150-TP Datasheet
243Kb / 3P
Current Transducer
LTS15-NP LEM-LTS15-NP_11 Datasheet
471Kb / 3P
Current Transducer
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com