Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M29W128GH70N3E Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M29W128GH70N3E
Description  128-Mbit (16 Mbit x8 or 8 Mbit x16, page, uniform block) 3 V supply flash memory
Download  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M29W128GH70N3E Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M29W128GH70N3E Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M29W128GH70N3E Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 94 page
background image
Contents
M29W128GH, M29W128GL
2/94
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1
Address inputs (A0-A22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2
Data inputs/outputs (DQ0-DQ7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3
Data inputs/outputs (DQ8-DQ14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4
Data inputs/outputs or address inputs (DQ15A-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5
Chip enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6
Output enable (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.7
Write enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.8
VPP/write protect (VPP/WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.9
Reset (RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.10
Ready/busy output (RB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.11
Byte/word organization select (BYTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.12
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.13
VCCQ input/output supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.14
Vss ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1
Bus read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2
Bus write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3
Output disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.5
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.6
Automatic standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.7
Auto select mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.7.1
Read electronic signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.7.2
Verify extended memory block protection indicator . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.7.3
Verify block protection status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.7.4
Hardware block protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4
Hardware protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Similar Part No. - M29W128GH70N3E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M29W128GH70N6E NUMONYX-M29W128GH70N6E Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
M29W128GH70N6F NUMONYX-M29W128GH70N6F Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
More results

Similar Description - M29W128GH70N3E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M29DW127G70NF6E NUMONYX-M29DW127G70NF6E Datasheet
1Mb / 95P
   128-Mbit (8 Mbit x16 or 16 Mbit x8 , multiple bank, page, dual boot) 3 V supply flash memory
M29W128GH NUMONYX-M29W128GH Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
M29W064FT NUMONYX-M29W064FT Datasheet
1Mb / 69P
   64 Mbit (8 Mbit x 8 or 4 Mbit x 16, page, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M29F016D STMICROELECTRONICS-M29F016D_05 Datasheet
704Kb / 37P
   16 Mbit (2Mb x8, Uniform Block) 5V Supply Flash Memory
M29F016D STMICROELECTRONICS-M29F016D Datasheet
536Kb / 37P
   16 Mbit (2Mb x8, Uniform Block) 5V Supply Flash Memory
M29W017D STMICROELECTRONICS-M29W017D Datasheet
251Kb / 36P
   16 Mbit 2Mb x8, Uniform Block 3V Supply Flash Memory
M29F016B STMICROELECTRONICS-M29F016B Datasheet
135Kb / 22P
   16 Mbit 2Mb x8, Uniform Block Single Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M29W128FH NUMONYX-M29W128FH Datasheet
1Mb / 78P
   128 Mbit (8Mb x 16 or 16Mb x 8, Page, Uniform Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M29F080D STMICROELECTRONICS-M29F080D Datasheet
252Kb / 36P
   8 Mbit (1Mb x8, Uniform Block) 5V Supply Flash Memory
April 2002
M29F080A STMICROELECTRONICS-M29F080A Datasheet
131Kb / 21P
   8 Mbit 1Mb x8, Uniform Block Single Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com