Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

S29AL016J70TFI020 Datasheet(PDF) 6 Page - SPANSION

Part # S29AL016J70TFI020
Description  CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29AL016J70TFI020 Datasheet(HTML) 6 Page - SPANSION

Back Button S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 2Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 3Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 4Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 5Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 6Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 7Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 8Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 9Page - SPANSION S29AL016J70TFI020 Datasheet HTML 10Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 58 page
background image
6
S29AL016J
S29AL016J_00_12 April 12, 2012
Da ta
Sh e e t
15.
Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
16.
Key to Switching Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
17.
AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
17.1
Read Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
17.2
Hardware Reset (RESET#) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
17.3
Word/Byte Configuration (BYTE#) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
17.4
Erase/Program Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
17.5
Temporary Sector Group Unprotect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
17.6
Alternate CE# Controlled Erase/Program Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
18.
Erase and Programming Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
19.
TSOP and BGA Pin Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
20.
Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
20.1
TS 048—48-Pin Standard TSOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
20.2
VBK048—48-Ball Fine-Pitch Ball Grid Array (BGA) 8.15 mm x 6.15 mm . . . . . . . . . . . . . . . 54
20.3
LAE064–64-Ball Fortified Ball Grid Array (BGA) 9 mm x 9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


Similar Part No. - S29AL016J70TFI020

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S29AL016J70BFI010 SPANSION-S29AL016J70BFI010 Datasheet
1Mb / 58P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
S29AL016J70BFI020 SPANSION-S29AL016J70BFI020 Datasheet
1Mb / 58P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results

Similar Description - S29AL016J70TFI020

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
S29AL008J70TFI010 SPANSION-S29AL008J70TFI010 Datasheet
1Mb / 54P
   CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
S29AL016D SPANSION-S29AL016D Datasheet
1Mb / 58P
   16 MEGABIT CMOS 3.0 VOLT ONLY BOOT SECTOR FLASH MEMORY
logo
AMIC Technology
A29L004 AMICC-A29L004 Datasheet
370Kb / 39P
   512K X 8 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L008 AMICC-A29L008 Datasheet
335Kb / 36P
   1M X 8 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L004A AMICC-A29L004A Datasheet
528Kb / 39P
   512K X 8 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L008A AMICC-A29L008A Datasheet
462Kb / 34P
   1M X 8 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L001 AMICC-A29L001 Datasheet
401Kb / 35P
   128K X 8 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29LV400E EXCELSEMI-ES29LV400E Datasheet
679Kb / 51P
   4Mbit(512Kx 8/256K x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
ES29LV400D EXCELSEMI-ES29LV400D Datasheet
685Kb / 52P
   4Mbit(512Kx 8/256K x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29LV002 AMD-AM29LV002 Datasheet
448Kb / 34P
   2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com