Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SCC20506 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SCC20506
Description  DC Solid State Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SCC20506 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SCC20506 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SCC20506 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Température ambiante (°C) / Ambient temperature (°C)
0
10
20304050
60
708090
2
4
6
0
8
10
12
14
16
2°C/W
4°C/W
SANS RADIATEUR
NO HEATSINK
Modèle / Model : 5A
Modèle / Model : 15A
page 2 / 2 F/GB
S/CONT/SCC-0001/C/28/04/2003
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Précautions :
* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation gal-
vanique entre le réseau et la charge.
* Sur charges inductives prévoir une diode de roue libre (ou
écrêteur de surtension ).
Cautions :
* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation
between the load and the mains.
* On inductive loads put a free-wheeling diode (or clamp ).
Caractéristiques de sortie (à 20
°C) / Output characteristics (20
°C)
Types / Models
DC OUPUT
Modèles / References
SCC10506
SCC20506
SCC11506
SCC21506
Continue / DC Continue / DC Continue / DC Continue / DC
Paramètre / Parameter
Unit
Tension nominale / Nominal voltage
-
-
-
-
VDC
Plage tension de fonctionnement / Operating range
2 à/to 60
2 à/to 60
2 à/to 60
2 à/to 60
VDC
Tension crête / Peak voltage
60
60
60
60
VDC
Courant nominal (voir les caractéristiques thermiques)
/ Nominal current (see thermal curves)
5
5
15
15
A
Courant de surcharge accidentel admissible maximum (1 s)
/ Maximum accidental overload current (1 s)
10
10
30
30
APEAK
Chute tension directe (In) / On state voltage drop (IN)
1,6
1,6
1,6
1,6
VDC
Courant de fuite état bloqué / Off state leakage current
1111
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
5555
mA
Temps de fermeture / Turn on time
200
200
200
200
µs
Temps d'ouverture / Turn off time
800
800
800
800
µs
Fréquence d'utilisation / Operating frequency
0-500(DC)
0-500(DC)
0-500(DC)
0-500(DC)
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
200
200
200
200
V/
µs
Homologation / Approval
Nous consulter /Consult us
Fig.2 Caractéristiques thermiques / thermal curves :


Similar Part No. - SCC20506

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
SCC205K122H4-24-F CDE-SCC205K122H4-24-F Datasheet
204Kb / 3P
Dual IGBT Clamp-Snubber Modules
SCC205K122H4-28-F CDE-SCC205K122H4-28-F Datasheet
204Kb / 3P
Dual IGBT Clamp-Snubber Modules
SCC205K601H5-24-F CDE-SCC205K601H5-24-F Datasheet
204Kb / 3P
Dual IGBT Clamp-Snubber Modules
SCC205K601H5-28-F CDE-SCC205K601H5-28-F Datasheet
204Kb / 3P
Dual IGBT Clamp-Snubber Modules
More results

Similar Description - SCC20506

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
STD03510 CELDUC-STD03510 Datasheet
184Kb / 2P
DC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCD WILLOW-SERIESCD Datasheet
746Kb / 4P
DC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
SGD15100 CELDUC-SGD15100 Datasheet
120Kb / 3P
DC SOLID STATE RELAY
SPD03505 CELDUC-SPD03505 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
SPD07505 CELDUC-SPD07505 Datasheet
212Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03205 CELDUC-STD03205 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD07205 CELDUC-STD07205 Datasheet
647Kb / 2P
DC Solid State Relay
SCC11520 CELDUC-SCC11520 Datasheet
263Kb / 2P
DC Solid State Relay
SGC CELDUC-SGC Datasheet
94Kb / 2P
DC SOLID STATE RELAY
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com