Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LIS302DL Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # LIS302DL
Description  MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS302DL Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button LIS302DL Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 42 page
background image
LIS302DL
List of figures
7/42
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 2.
Pin connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 3.
SPI slave timing diagram (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 4.
I2C slave timing diagram (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 5.
LIS302DL electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 6.
Read and write protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 7.
SPI Read protocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 8.
Multiple bytes SPI Read protocol (2 bytes example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 9.
SPI Write protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 10.
Multiple bytes SPI Write protocol (2 bytes example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 11.
SPI Read protocol in 3-wires mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 12.
X axis 0-g level at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 13.
X axis sensitivity at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 14.
Y axis 0-g level at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 15.
Y axis sensitivity at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 16.
Z axis 0-g level at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 17.
Z axis sensitivity at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 18.
X axis 0-g level change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 19.
X axis Sensitivity change vs temperature at 2.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 20.
Y axis 0-g level change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 21.
Y axis sensitivity change Vs temperature at 2.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 22.
Z axis 0-g level change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 23.
Z axis sensitivity change vs temperature at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 24.
Current consumption in normal mode at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 25.
Current consumption in power down mode at 2.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 26.
LGA 14: Mechanical data and package dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40


Similar Part No. - LIS302DL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL Datasheet
276Kb / 29P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output piccolo accelerometer
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL Datasheet
608Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹 2g/짹 8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DLH STMICROELECTRONICS-LIS302DLH Datasheet
679Kb / 37P
   MEMS digital output motion sensor ultra low-power high performance 3-axes ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DLHTR STMICROELECTRONICS-LIS302DLHTR Datasheet
679Kb / 37P
   MEMS digital output motion sensor ultra low-power high performance 3-axes ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DLTR STMICROELECTRONICS-LIS302DLTR Datasheet
276Kb / 29P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output piccolo accelerometer
More results

Similar Description - LIS302DL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LIS35DE STMICROELECTRONICS-LIS35DE Datasheet
656Kb / 39P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS202DL STMICROELECTRONICS-LIS202DL Datasheet
332Kb / 36P
   MEMS motion sensor 2-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL Datasheet
276Kb / 29P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output piccolo accelerometer
LIS33DE STMICROELECTRONICS-LIS33DE Datasheet
538Kb / 31P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐍ano??accelerometer
LIS331DL STMICROELECTRONICS-LIS331DL Datasheet
622Kb / 38P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐍ano??accelerometer
LIS331DL STMICROELECTRONICS-LIS331DL_08 Datasheet
647Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output -nano-accelerometer
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL_08 Datasheet
608Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹 2g/짹 8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302SG STMICROELECTRONICS-LIS302SG Datasheet
227Kb / 19P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g analog output -piccolo- accelerometer
LIS302ALK STMICROELECTRONICS-LIS302ALK Datasheet
160Kb / 14P
   MEMS motion sensor 3-axis-짹2g analog output "piccolo" accelerometer
LIS302ALB STMICROELECTRONICS-LIS302ALB Datasheet
197Kb / 17P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g analog output piccolo accelerometer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com