Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

M58WR016QT Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M58WR016QT
Description  16 Mbit and 32 Mbit (x16, Multiple Bank, Burst) 1.8V supply Flash memories
Download  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58WR016QT Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M58WR016QT Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58WR016QT Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 110 page
background image
Contents
M58WR016QT, M58WR016QB, M58WR032QT, M58WR032QB
2/110
Contents
1
Summary description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1
Address Inputs (A0-Amax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2
Data Input/Output (DQ0-DQ15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3
Chip Enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4
Output Enable (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5
Write Enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.6
Write Protect (WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.7
Reset (RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.8
Latch Enable (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.9
Clock (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.10
Wait (WAIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.11
VDD supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.12
VDDQ supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.13
VPP Program supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.14
VSS Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.15
VSSQ Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1
Bus Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2
Bus Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3
Address Latch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4
Output Disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.5
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.6
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Command interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Command interface - standard commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1
Read Array command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2
Read Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


Similar Part No. - M58WR016QT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58WR016KL STMICROELECTRONICS-M58WR016KL Datasheet
80Kb / 10P
   16- or 32-Mbit (횞16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
Numonyx B.V
M58WR016KL NUMONYX-M58WR016KL Datasheet
2Mb / 123P
   16-, 32- and 64-Mbit (x 16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58WR016KL60ZA6E STMICROELECTRONICS-M58WR016KL60ZA6E Datasheet
80Kb / 10P
   16- or 32-Mbit (횞16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
Numonyx B.V
M58WR016KL60ZA6E NUMONYX-M58WR016KL60ZA6E Datasheet
2Mb / 123P
   16-, 32- and 64-Mbit (x 16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58WR016KL60ZA6U STMICROELECTRONICS-M58WR016KL60ZA6U Datasheet
80Kb / 10P
   16- or 32-Mbit (횞16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8 V supply Flash memories
More results

Similar Description - M58WR016QT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M58WR064HT NUMONYX-M58WR064HT Datasheet
1Mb / 111P
   64 Mbit (4Mb x16, Multiple Bank, Burst) 1.8V supply Flash memories
M58WR064HU NUMONYX-M58WR064HU Datasheet
2Mb / 114P
   64 Mbit (4Mb x16, Mux I/O, Multiple Bank, Burst) 1.8V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58WR064FT STMICROELECTRONICS-M58WR064FT Datasheet
573Kb / 87P
   64 Mbit (4Mb x16, Multiple Bank, Burst) 1.8V Supply Flash Memory
M58WR032ET STMICROELECTRONICS-M58WR032ET Datasheet
558Kb / 81P
   32 Mbit (2Mb x 16, Multiple Bank, Burst) 1.8V Supply Flash Memory
M58WR032FT STMICROELECTRONICS-M58WR032FT Datasheet
1Mb / 86P
   32 Mbit (2Mb x 16, Multiple Bank, Burst) 1.8V Supply Flash Memory
M58PR256J STMICROELECTRONICS-M58PR256J Datasheet
842Kb / 114P
   256 Mbit or 512 Mbit (x16, Multiple Bank, Multilevel, Burst) 1.8 V supply Flash memories
M36W0R5020T0 STMICROELECTRONICS-M36W0R5020T0 Datasheet
184Kb / 26P
   32 Mbit (2Mb x16, Multiple Bank, Burst) Flash Memory and 4 Mbit SRAM, 1.8V Supply Multi-Chip Package
M30L0R7000B0 STMICROELECTRONICS-M30L0R7000B0 Datasheet
1Mb / 83P
   128 Mbit (8Mb x16, Multiple Bank, Multi-Level, Burst), 1.8V Supply Flash Memory
M58LR128FT STMICROELECTRONICS-M58LR128FT Datasheet
537Kb / 82P
   128 Mbit (8Mb x16, Multiple Bank, Multi-Level, Burst) 1.8V Supply Flash Memory
M58LR128GT STMICROELECTRONICS-M58LR128GT Datasheet
1Mb / 84P
   128 Mbit (8Mb x16, Multiple Bank, Multi-Level, Burst) 1.8V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com