Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SPLBS81-6 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLBS81-6
Description  Unmounted Laser Bars, 82.5% Filling Factor, 808 nm
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLBS81-6 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLBS81-6 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLBS81-6 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLBS81-6 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLBS81-6 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SPL BS81-6
Unmontierte Laserbarren, 82.5% Füllfaktor, 808 nm
Unmounted Laser Bars, 82.5% Filling Factor, 808 nm
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-20
1
Besondere Merkmale
• Unmontierter Laserbarren
• Design mit 75 Emittern (82.5% Füllfaktor)
• Empfohlene optische Leistung 100 W
• Typischer Konversionswirkungsgrad 45 %
• Hocheffiziente und zuverlässige MOVPE
Quantenfilmstruktur
• Standard-Wellenlängenselektion von
± 3 nm
• Andere zentrale Pulswellenlängen auf Anfrage
• Lötbare p- und n-seitige Metallisierung
Anwendungen
• Empfohlen für quasi-kontinuierliche (QCW)-
Anwendungen
• Pumpen von Festkörperlasern
• Direkte Materialbearbeitung
• Erwärmen, Beleuchten
• Medizinische Anwendungen
• Druckanwendungen
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Features
• Un-mounted monolithic linear array
• 75 emitter (82.5% fill-factor) design
• Recommended optical power 100 W
• Typical conversion efficiency 45 %
• High efficiency and reliable MOVPE-grown
quantum-well structure
• Standard wavelength selection is
± 3 nm
• Other pulse peak wavelengths are available
upon request
• Solderable p- and n-side metallization
Applications
• Recommended for quasi continuous wave
(qcw)- applications
• Pumping of solid state lasers
• Direct material processing
• Heating, illumination
• Medical applications
• Printing applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLBS81-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLBS81-9S OSRAM-SPLBS81-9S Datasheet
184Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 808 nm
More results

Similar Description - SPLBS81-6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SPLBG81-2S OSRAM-SPLBG81-2S Datasheet
127Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 808 nm
SPLBG81-9S OSRAM-SPLBG81-9S Datasheet
127Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 808 nm
SPLBG91-2S OSRAM-SPLBG91-2S Datasheet
126Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 915 nm
SPLBS81-9S OSRAM-SPLBS81-9S Datasheet
184Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 808 nm
SPLBS94-2S OSRAM-SPLBS94-2S Datasheet
111Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 940 nm
SPLBX81-2S OSRAM-SPLBX81-2S Datasheet
126Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 808 nm
SPLBX94-2S OSRAM-SPLBX94-2S Datasheet
111Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 940 nm
SPLBX98-2S OSRAM-SPLBX98-2S Datasheet
126Kb / 4P
Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 980 nm
SPLBK81-12S OSRAM-SPLBK81-12S Datasheet
209Kb / 4P
Un-mounted Laser Bars, 50 Fill-factor, 808 nm
SPLBK94-40 OSRAM-SPLBK94-40 Datasheet
133Kb / 3P
Unmounted Laser Bars, 50% Fill Factor, 940nm
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com