Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LWP473 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LWP473
Description  Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWP473 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWP473 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWP473 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2006-05-03
2
LW P473
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.:
LW P473-Q2S1-3K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2 oder S1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LW P473-Q2S1-3K8L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K,
-6L, -7K, -7L, -8K oder -8L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW P473-Q2S1-3K8L-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf
einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B, -5A oder -5B enthalten (siehe Seite 6 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LW P473-Q2S1-3K8L-1
means that only one group Q2, R1, R2 or S1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped on any one reel. E.g. LW P473-Q2S1-3K8L-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -3K, -3L,
-4K, -4L, -5K, -5L, -6K, -6L, -7K, -7L, -8K oder -8L will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be
shipped on any one reel. E.g. LW P473-Q2S1-3K8L-1 means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, -4B, -5A or -5B will be
shippable (see page 6 for explanation).
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 17
Luminous
Intensity
1)
page 17
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 17
Luminous
Flux
2)
page 17
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LW P473-Q2S1-3K8L-1
white
top mount
90 ... 224
470 (typ.)
on request
LW P473-Q2S1-3K8L-1
white
reverse mount
90 ... 224
470 (typ.)
Q65110A1453
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstärke2) Seite 17
Luminous
Intensity
2)
page 17
I
F = 5 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke1) Seite 17
Luminous
Intensity
1)
page 17
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke2) Seite 17
Luminous
Intensity
2)
page 17
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
LW P473-Q2S1-3K8L-1
40 ...
125
90 ... 224
160 ... 490


Similar Part No. - LWP473

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams AG
LWP473 AMSCO-LWP473 Datasheet
1Mb / 25P
With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies.
Version 1.6 2023-04-06
LWP473-Q2S1-FKPL-1 AMSCO-LWP473-Q2S1-FKPL-1 Datasheet
1Mb / 25P
With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies.
Version 1.6 2023-04-06
More results

Similar Description - LWP473

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
BPX38 OSRAM-BPX38_99 Datasheet
421Kb / 8P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LOV196 OSRAM-LOV196 Datasheet
572Kb / 14P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com