Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LGP47K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LGP47K
Description  Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGP47K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LGP47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGP47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2006-05-03
2
LG P47K
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LG P47K-G2J1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen G2, H1, H2 oder J1
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG P47K-G2J1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LG P47K-G2J1-24 means that only one group G2, H1, H2 or J1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LG P47K-G2J1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see
page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LG P47K-G2J1-24
LG P47K-H2K1-24
LG P47K-G2K1-24
green
top mount
2.24 ... 5.60
3.55 ... 9.00
2.24 ... 9.00
10 (typ.)
19 (typ.)
15 (typ.)
on request
on request
on request
LG P47K-G2J1-24
LG P47K-H2K1-24
LG P47K-G2K1-24
green
reverse mount
2.24 ... 5.60
3.55 ... 9.00
2.24 ... 9.00
10 (typ.)
19 (typ.)
15 (typ.)
Q65110A1467
Q65110A1468
Q65110A2730
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2)
page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
LG P47K-G2J1-24
LG P47K-H2K1-24
LG P47K-G2K1-24
green
2.24 ... 5.60
3.55 ... 9.00
2.24 ... 9.00
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
75 (typ.)
120 (typ.)
100 (typ.)
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / see also graph on page 7


Similar Part No. - LGP47K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
Coupling into Light Guides
More results

Similar Description - LGP47K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LOV196 OSRAM-LOV196 Datasheet
572Kb / 14P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
BPX38 OSRAM-BPX38_99 Datasheet
421Kb / 8P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com