Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SC28L202 Datasheet(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

Part # SC28L202
Description  Dual universal asynchronous receiver/transmitter DUART
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC28L202 Datasheet(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  SC28L202 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SC28L202 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 77 page
background image
Philips Semiconductors
Objective specification
SC28L202
Dual universal asynchronous receiver/transmitter
(DUART)
2000 Feb 10
iv
ISR – Interrupt Status Register
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[7] – Input Port Change Status
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[6] – Channel B Change In Break
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[5] – Rx B Interrupt
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[4] – Tx B Interrupt
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[3] – Counter Ready.
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[2] – Channel A Change in Break
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[1] – Rx A Interrupt
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISR[0] – Tx A Interrupt
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMR – Interrupt Mask Register
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTPU Counter Timer Preset Upper (Counter/Timer 0)
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTPL Counter –Timer Preset Lower (Counter/Timer 0)
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTVU Counter Timer Value Upper (Counter/Timer 0)
48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTVL Counter –Timer Value Lower (Counter/Timer 0)
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IVR Interrupt Vector register in 68K mode and General purpose read write register in the x86 mode
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPR Input Port Register I/O(6:0) A
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCR Output Port Configuration Register. Controls [7:2] B
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOPR – Set Bits in the OPR
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROPR – Reset Bits in the OPR
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPR Output Port Register
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER MAPS
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER MAP DETAIL (based on 28L92)
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register Map
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER MAP (BASED ON 28L92)
52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER MAP (BASED ON 28L92)
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER MAP (BASED ON 28L92)
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS123 (NOMINAL 5 VOLTS)
56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AC CHARACTERISTICS1,2,3 (NOMINAL 5 VOLTS)
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS1,2,3 (NOMINAL 3.3 VOLTS)
59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AC CHARACTERISTICS1,2,3 (NOMINAL 3.3 VOLTS)
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - SC28L202

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
SC28L201 NXP-SC28L201 Datasheet
437Kb / 110P
3.3 V, 5 V UART, 3.125 Mbit/s, with 256-byte FIFO
Rev. 01-31 October 2005
SC28L201A1DGG NXP-SC28L201A1DGG Datasheet
437Kb / 110P
3.3 V, 5 V UART, 3.125 Mbit/s, with 256-byte FIFO
Rev. 01-31 October 2005
More results

Similar Description - SC28L202

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
SC26C92 PHILIPS-SC26C92 Datasheet
203Kb / 31P
Dual universal asynchronous receiver/transmitter DUART
2000 Jan 31
SCN2681T PHILIPS-SCN2681T Datasheet
114Kb / 14P
Dual asynchronous receiver/transmitter DUART
1998 Sep 04
SCC2681T PHILIPS-SCC2681T Datasheet
108Kb / 15P
Dual asynchronous receiver/transmitter (DUART)
2004 Apr 06
SCN68681 PHILIPS-SCN68681 Datasheet
187Kb / 28P
Dual asynchronous receiver/transmitter DUART
1998 Sep 04
SC28L92 PHILIPS-SC28L92 Datasheet
284Kb / 44P
3.3V-5.0V Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter DUART
2000 Jan 21
SCC68692 PHILIPS-SCC68692 Datasheet
193Kb / 30P
Dual asynchronous receiver/transmitter DUART
1998 Sep 04
SCC2681 PHILIPS-SCC2681 Datasheet
204Kb / 29P
Dual asynchronous receiver/transmitter (DUART)
2004 Apr 06
SCC2692 PHILIPS-SCC2692 Datasheet
209Kb / 30P
Dual asynchronous receiver/transmitter DUART
1998 Sep 04
SCN2681 PHILIPS-SCN2681 Datasheet
205Kb / 30P
Dual asynchronous receiver/transmitter DUART
1998 Sep 04
SC28L92 NXP-SC28L92 Datasheet
349Kb / 73P
3.3 V/5.0 V Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (DUART)
Rev. 07-19 December 2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com