Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

MB84VD22184FM-70 Datasheet(PDF) 11 Page - SPANSION

Part # MB84VD22184FM-70
Description  32M (X16) FLASH MEMORY & 4M (X16) STATIC RAM
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SPANSION [SPANSION]
Direct Link  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MB84VD22184FM-70 Datasheet(HTML) 11 Page - SPANSION

Back Button MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 7Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 8Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 9Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 10Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 11Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 12Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 13Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 14Page - SPANSION MB84VD22184FM-70 Datasheet HTML 15Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 46 page
background image
MB84VD22184FM/VD22194FM-70
11
s 32 M FLASH MEMORY for MCP
1.
Flexible Sector-erase Architecture on Flash Memory
• Eight 4 K words, and sixty three 32 K words.
• Individual-sector, multiple-sector, or bulk-erase capability.
100000h
(Top Boot Block)
SA39 : 64KB (32KW)
SA40 : 64KB (32KW)
SA41 : 64KB (32KW)
SA42 : 64KB (32KW)
SA43 : 64KB (32KW)
SA44 : 64KB (32KW)
SA45 : 64KB (32KW)
SA46 : 64KB (32KW)
SA47 : 64KB (32KW)
SA48 : 64KB (32KW)
SA49 : 64KB (32KW)
SA50 : 64KB (32KW)
SA51 : 64KB (32KW)
SA52 : 64KB (32KW)
SA53 : 64KB (32KW)
SA54 : 64KB (32KW)
SA55 : 64KB (32KW)
SA56 : 64KB (32KW)
SA57 : 64KB (32KW)
SA58 : 64KB (32KW)
SA59 : 64KB (32KW)
SA60 : 64KB (32KW)
SA61 : 64KB (32KW)
SA62 : 64KB (32KW)
SA63 : 8KB (4KW)
SA64 : 8KB (4KW)
SA65 : 8KB (4KW)
SA66 : 8KB (4KW)
SA67 : 8KB (4KW)
SA68 : 8KB (4KW)
008000h
000000h
018000h
010000h
028000h
020000h
038000h
030000h
048000h
040000h
058000h
050000h
068000h
060000h
078000h
070000h
088000h
080000h
098000h
090000h
0A8000h
0A0000h
0B8000h
0B0000h
0C8000h
0C0000h
0D8000h
0D0000h
0E8000h
0E0000h
0F8000h
0F0000h
SA0 : 64KB (32KW)
SA1 : 64KB (32KW)
SA2 : 64KB (32KW)
SA3 : 64KB (32KW)
SA4 : 64KB (32KW)
SA5 : 64KB (32KW)
SA6 : 64KB (32KW)
SA7 : 64KB (32KW)
SA8 : 64KB (32KW)
SA9 : 64KB (32KW)
SA10 : 64KB (32KW)
SA11 : 64KB (32KW)
SA12 : 64KB (32KW)
SA13 : 64KB (32KW)
SA14 : 64KB (32KW)
SA15 : 64KB (32KW)
SA16 : 64KB (32KW)
SA17 : 64KB (32KW)
SA18 : 64KB (32KW)
SA19 : 64KB (32KW)
SA20 : 64KB (32KW)
SA21 : 64KB (32KW)
SA22 : 64KB (32KW)
SA23 : 64KB (32KW)
SA24 : 64KB (32KW)
SA25 : 64KB (32KW)
SA26 : 64KB (32KW)
SA27 : 64KB (32KW)
SA28 : 64KB (32KW)
SA29 : 64KB (32KW)
SA30 : 64KB (32KW)
SA31 : 64KB (32KW)
SA32 : 64KB (32KW)
SA33 : 64KB (32KW)
SA34 : 64KB (32KW)
SA35 : 64KB (32KW)
SA36 : 64KB (32KW)
SA37 : 64KB (32KW)
SA38 : 64KB (32KW)
SA69 : 8KB (4KW)
SA70 : 8KB (4KW)
Bank A
108000h
118000h
110000h
128000h
120000h
138000h
130000h
148000h
140000h
158000h
150000h
168000h
160000h
178000h
188000h
180000h
198000h
190000h
1A8000h
1A0000h
1B8000h
1B0000h
1C8000h
1C0000h
1D8000h
1D0000h
1E8000h
1E0000h
1F8000h
1F0000h
1F9000h
1FFFFFh
1FA000h
1FB000h
1FC000h
1FD000h
1FE000h
1FF000h
Bank B
170000h
(Bottom Boot Block)
100000h
SA39 : 64KB (32KW)
SA40 : 64KB (32KW)
SA41 : 64KB (32KW)
SA42 : 64KB (32KW)
SA43 : 64KB (32KW)
SA44 : 64KB (32KW)
SA45 : 64KB (32KW)
SA46 : 64KB (32KW)
SA47 : 64KB (32KW)
SA48 : 64KB (32KW)
SA49 : 64KB (32KW)
SA50 : 64KB (32KW)
SA51 : 64KB (32KW)
SA52 : 64KB (32KW)
SA53 : 64KB (32KW)
SA54 : 64KB (32KW)
SA55 : 64KB (32KW)
SA56 : 64KB (32KW)
SA57 : 64KB (32KW)
SA58 : 64KB (32KW)
SA59 : 64KB (32KW)
SA60 : 64KB (32KW)
SA61 : 64KB (32KW)
SA62 : 64KB (32KW)
SA63 : 64KB (32KW)
SA64 : 64KB (32KW)
SA65 : 64KB (32KW)
SA66 : 64KB (32KW)
SA67 : 64KB (32KW)
SA68 : 64KB (32KW)
008000h
000000h
018000h
010000h
028000h
020000h
038000h
030000h
048000h
040000h
058000h
050000h
068000h
060000h
078000h
070000h
088000h
080000h
098000h
090000h
0A8000h
0A0000h
0B8000h
0B0000h
0C8000h
0C0000h
0D8000h
0D0000h
0E8000h
0E0000h
0F8000h
0F0000h
SA0 : 8KB (4KW)
SA1 : 8KB (4KW)
SA2 : 8KB (4KW)
SA3 : 8KB (4KW)
SA4 : 8KB (4KW)
SA5 : 8KB (4KW)
SA6 : 8KB (4KW)
SA7 : 8KB (4KW)
SA8 : 64KB (32KW)
SA9 : 64KB (32KW)
SA10 : 64KB (32KW)
SA11 : 64KB (32KW)
SA12 : 64KB (32KW)
SA13 : 64KB (32KW)
SA14 : 64KB (32KW)
SA15 : 64KB (32KW)
SA16 : 64KB (32KW)
SA17 : 64KB (32KW)
SA18 : 64KB (32KW)
SA19 : 64KB (32KW)
SA20 : 64KB (32KW)
SA21 : 64KB (32KW)
SA22 : 64KB (32KW)
SA23 : 64KB (32KW)
SA24 : 64KB (32KW)
SA25 : 64KB (32KW)
SA26 : 64KB (32KW)
SA27 : 64KB (32KW)
SA28 : 64KB (32KW)
SA29 : 64KB (32KW)
SA30 : 64KB (32KW)
SA31 : 64KB (32KW)
SA32 : 64KB (32KW)
SA33 : 64KB (32KW)
SA34 : 64KB (32KW)
SA35 : 64KB (32KW)
SA36 : 64KB (32KW)
SA37 : 64KB (32KW)
SA38 : 64KB (32KW)
SA69 : 64KB (32KW)
SA70 : 64KB (32KW)
108000h
118000h
110000h
128000h
120000h
138000h
130000h
148000h
140000h
158000h
150000h
168000h
160000h
178000h
170000h
188000h
180000h
198000h
190000h
1A8000h
1A0000h
1B8000h
1B0000h
1C8000h
1C0000h
1D8000h
1D0000h
1E8000h
1E0000h
1F8000h
1F0000h
001000h
1FFFFFh
002000h
003000h
004000h
005000h
006000h
007000h
Bank A
Bank B


Similar Part No. - MB84VD22184FM-70

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
MB84VD22184FM-70PBS SPANSION-MB84VD22184FM-70PBS Datasheet
720Kb / 47P
   32M (x16) FLASH MEMORY AND 4M (x16) STATIC RAM
More results

Similar Description - MB84VD22184FM-70

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SPANSION
MB84VD22181FM-70 SPANSION-MB84VD22181FM-70 Datasheet
689Kb / 47P
   32M (X16) FLASH MEMORY & 4M (X16) STATIC RAM
MB84VD22184FM SPANSION-MB84VD22184FM Datasheet
720Kb / 47P
   32M (x16) FLASH MEMORY AND 4M (x16) STATIC RAM
MB84VD22280FA-70 SPANSION-MB84VD22280FA-70 Datasheet
690Kb / 47P
   32M (X16) FLASH MEMORY & 8M (X16) STATIC RAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB84VD2218XEG FUJITSU-MB84VD2218XEG Datasheet
1Mb / 63P
   32M (x 8/x16) FLASH MEMORY & 4M (x 8/x16) STATIC RAM
MB84VD2218XEC FUJITSU-MB84VD2218XEC Datasheet
1Mb / 61P
   32M (x 8/x16) FLASH MEMORY & 4M (x 8/x16) STATIC RAM
logo
SPANSION
MB84VD23180FM SPANSION-MB84VD23180FM Datasheet
701Kb / 49P
   64M (x16) FLASH MEMORY AND 4M (x16) STATIC RAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB84VD2228 FUJITSU-MB84VD2228 Datasheet
1Mb / 63P
   32M (x 8/x16) FLASH MEMORY & 8M (x 8/x16) STATIC RAM
MB84VD2228XEA FUJITSU-MB84VD2228XEA Datasheet
1Mb / 63P
   32M (X 8/X16) FLASH MEMORY & 8M (X 8/X16) STATIC RAM
MB84VD2208XEA FUJITSU-MB84VD2208XEA Datasheet
1Mb / 61P
   32M (X 8/X16) FLASH MEMORY & 2M (X 8/X16) STATIC RAM
logo
Sharp Corporation
LH28F320BFHB-PBTL60 SHARP-LH28F320BFHB-PBTL60 Datasheet
916Kb / 37P
   32M (x16) Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com