Electronic Components Datasheet Search |
|
EH-3535A850-C120 Datasheet(PDF) 3 Page - EHAOAN. |
|
|
EH-3535A850-C120 Datasheet(HTML) 3 Page - EHAOAN. |
3 / 9 page 3 EHAOAN Electronics Co., Ltd. Absolute Maximum Ratings /最大限度參數值(Ta=25°C) 參數名稱 Parameter 符號 Symbol 最大额定值 Rating 單位 Unit 正向電流 Forward Current IF ≤700 mA 反向電壓 Reverse voltage VR 5 V 耗散功率 Power Dissipation Pd 1.8 W 工作溫度 Operating Temperature Tsop -30~+85 ℃ 存儲溫度 Storage Temperature Tstg -40~+100 ℃ 回流焊溫度 Circle solder Temperature Tsol 245℃ for 5sec ℃ Opto-Electronical Specification/主要光電參數 參數名稱 Parameter 符號 Symbol 最小值 Min. 標準值 Typ. 最大值 Max. 單位 Units 測試條件 Conditions 辐射通量 Radiant flux Po 160 ---- 240 mW IF=350mA 視角 View Angle 2θ1/2 ---- 120 ---- deg IF=350mA 波長 Wavelength λp 840 850 870 nm IF=350mA 半波宽 Half wave width Δ λ ---- 35 ---- nm IF=350mA 正向電壓 Forward Voltage VF ---- 1.6 1.8 V IF=350mA 反向電流 Reverse current IR ---- ---- 10 μA VR=5V DATA SHEET High Power(1.8W) EH-3535A850-C120 |
Similar Part No. - EH-3535A850-C120 |
|
Similar Description - EH-3535A850-C120 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |