Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LIS302DL Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # LIS302DL
Description  MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output piccolo accelerometer
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS302DL Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LIS302DL Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS302DL Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
Contents
LIS302DL
2/29
Contents
1
Block diagram & pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2
Mechanical and electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Mechanical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4
Terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.1
Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.2
Zero-g level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4.3
Self Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1
Sensing element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2
IC interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3
Factory calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Application hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1
Soldering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5
Digital Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1
I2C Serial Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.1.1
I2C operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2
SPI bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.2.1
SPI Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.2.2
SPI Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2.3
SPI Read in 3-wires mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.1
WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Similar Part No. - LIS302DL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL Datasheet
613Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL Datasheet
608Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹 2g/짹 8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DLH STMICROELECTRONICS-LIS302DLH Datasheet
679Kb / 37P
   MEMS digital output motion sensor ultra low-power high performance 3-axes ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DLHTR STMICROELECTRONICS-LIS302DLHTR Datasheet
679Kb / 37P
   MEMS digital output motion sensor ultra low-power high performance 3-axes ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302DLTR STMICROELECTRONICS-LIS302DLTR Datasheet
613Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
More results

Similar Description - LIS302DL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LIS33DE STMICROELECTRONICS-LIS33DE Datasheet
538Kb / 31P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐍ano??accelerometer
LIS35DE STMICROELECTRONICS-LIS35DE Datasheet
656Kb / 39P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS331DL STMICROELECTRONICS-LIS331DL Datasheet
622Kb / 38P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐍ano??accelerometer
LIS331DL STMICROELECTRONICS-LIS331DL_08 Datasheet
647Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output -nano-accelerometer
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL_07 Datasheet
613Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS202DL STMICROELECTRONICS-LIS202DL Datasheet
332Kb / 36P
   MEMS motion sensor 2-axis - 짹2g/짹8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
LIS302SG STMICROELECTRONICS-LIS302SG Datasheet
227Kb / 19P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g analog output -piccolo- accelerometer
LIS302ALK STMICROELECTRONICS-LIS302ALK Datasheet
160Kb / 14P
   MEMS motion sensor 3-axis-짹2g analog output "piccolo" accelerometer
LIS302ALB STMICROELECTRONICS-LIS302ALB Datasheet
197Kb / 17P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹2g analog output piccolo accelerometer
STEVAL-MKI022V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-MKI022V1 Datasheet
118Kb / 5P
   MEMS 3-axis 짹2g /짹4g /짹8g smart digital output demonstration board based on nano accelerometer LIS331DLH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com