Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SW3318E-G Datasheet(PDF) 5 Page - AUK corp

Part # SW3318E-G
Description  High Brightness White LED Lamp
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AUK [AUK corp]
Direct Link  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

SW3318E-G Datasheet(HTML) 5 Page - AUK corp

  SW3318E-G Datasheet HTML 1Page - AUK corp SW3318E-G Datasheet HTML 2Page - AUK corp SW3318E-G Datasheet HTML 3Page - AUK corp SW3318E-G Datasheet HTML 4Page - AUK corp SW3318E-G Datasheet HTML 5Page - AUK corp SW3318E-G Datasheet HTML 6Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
KSD-O2C015-000
5
■ 정전기 관련에 따른 제품 사용상 주의 사항
1. ESD(Electro Static Discharge) 주의 :
Chip 재질은 Al2o3 (Sapphire: 절연체) 재질로
되어 있어
정전기에 취약한 재질이며 Chip이 정전기에 의해 Damage가 가해지면
제 특성을 발휘하지 못하며 또한 VF값이 현저히 Down 되면서 무 점등 현상 발생
2. ESD 발생 원리 및 대치 방법
2-1. ESD (Electro Static Discharge) 발생 원리 : 물질 구조의 분자설에 의하면 모든
물체는(+)로 대전 된 원자핵과 그 주위를 도는 (-)로 대전 된 전자로 구성되어
중성의 상태를 유지하게 되지만 외부의 조건( 마찰, 압력, 온도, 습도 등)에
의하여 중성 상태의 물질이(-)전하를 잃어 버리게 되면 (+)전하로 대전 되고
(+)양자를 잃게 되면 (-)로 대전하게 됨.
※ 대전의 원인 : 접촉, 박리, 마찰, 충돌, 변형, 이온흡착 등
※ 대전의 크기 결정 요인 : 접촉 면적, 압력, 마찰 빈도, 속도, 온도차등
※ 대전의 극성 결정 요인 : 물질의 종류, 표면 상태. 이력 등
2-2. 대전 방지 및 제거 방법
① 가습
-. 가습에 의한 공기의 상대 습도를 높이면 물체 표면의 흡수량을 증가 시켜
표면 저항율을 저하시킴으로 물체는 대전성이 떨어진다.
상대 습도는 80%가 적당하다.
※ 습도에 따른 대전전위의 변화
② 대전 방지제 사용
-. 대전 방지제는 절연물의 표면에 도포하거나 혼입하여 표면에 흡수성을 증가
시킴으로 표면 저항을 저하시켜 대전을 방지하는 방법으로 제품에의 영향을 고려
③ 대전 방지용품 착용
-. 인체를 접지 시켜 주거나 대전을 방지 시켜 주는 제품 :
Wrist Strap (손목 띠),
Heel Grounder, 대전 방지복, 제전화, 제전 장갑, 제전모 등
-. Conveyer 또는 통로의 바닥이나 Table 등에 설치하여 대전을 안전하게 접지 시키는
제품 : Conductive Floor Mat
※ 현 제품 취급 시 주의 사항을
인지하시고 ESD에 주의하여 작업을 하시면 정전기로 인한
불량 발생율을 감소 시킬 수 있습니다.
대전물
상대습도 (10%~20%) 상대습도(65%~90%)
Table 작업을 행하는 경우
6[KV]
0.1[KV]
비닐 포장 자재
7[KV]
0.6[KV]
폴리백을 작업대에서 손으로 드는 경우
20[KV]
1.2[KV]


Similar Part No. - SW3318E-G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SW3318E-G KODENSHI-SW3318E-G Datasheet
334Kb / 7P
LAMP LED
More results

Similar Description - SW3318E-G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micro Electronics
MWB51TA MICRO-ELECTRONICS-MWB51TA Datasheet
41Kb / 1P
ULTRA HIGH BRIGHTNESS WHITE LED LAMP
logo
AUK corp
SW3317E-G AUK-SW3317E-G Datasheet
278Kb / 6P
High Brightness White LED Lamp
SW3372E-H AUK-SW3372E-H Datasheet
228Kb / 5P
High Brightness White LED Lamp
SW5315E-G AUK-SW5315E-G Datasheet
170Kb / 5P
High Brightness White LED Lamp
SY3418-E AUK-SY3418-E Datasheet
151Kb / 4P
High Brightness LED Lamp
logo
Micro Electronics
MWB31TA-DI MICRO-ELECTRONICS-MWB31TA-DI Datasheet
107Kb / 1P
ULTRA HIGH BRIGHTNESS WHITE LED LAMP
MWB32TA-3E MICRO-ELECTRONICS-MWB32TA-3E Datasheet
98Kb / 1P
ULTRA HIGH BRIGHTNESS WHITE LED LAMP
MWB32WA-DI MICRO-ELECTRONICS-MWB32WA-DI Datasheet
76Kb / 2P
ULTRA HIGH BRIGHTNESS WHITE LED LAMP
MWB51TA-DI MICRO-ELECTRONICS-MWB51TA-DI Datasheet
51Kb / 1P
ULTRA HIGH BRIGHTNESS WHITE LED LAMP
MWB90TA-8I MICRO-ELECTRONICS-MWB90TA-8I Datasheet
79Kb / 2P
ULTRA HIGH BRIGHTNESS WHITE LED LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com