Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STD03510 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # STD03510
Description  DC Solid State Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

STD03510 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  STD03510 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais STD03510 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Fig. 3 : Courant de surcharge non répétitif /
Non repetitive surge current
Fig. 2 : Courant en fonction de la température ambiante /
Load current vs. ambient temperature characteristics
Précautions :
* Dans le cas de plusieurs modules côte à côte, prévoir un
dérating en courant.
* Sur charges inductives prevoir une diode de roue libre (ou
écrêteur de surtension ).
Cautions
:
* In case of many SSRs side by side , take a derating current in
to account .
* On inductive loads put a free-wheeling diode (or clamp ).
page 2 / 2 F/GB
Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)
Parameter
Tension de charge / Load voltage
Conditions
Symbol
Ul
Typ.
48
Unit
V
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Courant nominal DC12/ DC12 nominal current
Courant nominal DC13/ DC13 nominal current
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
( see Fig. 2 )
Ulmin-max
Il DC12
( see Fig. 2 )
tp=1s (Fig. 3)
Il DC13
Il pulse
0-68
5
V
A
5
25
A
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
Résistance de sortie à l'état on / Static output on-resistance
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
Courant de charge minimum / Minimum load current
@ Il nom,
Uc nom , Il=5A
Vd
R on max
@Ul=24V
Ilk max
Ilmin
Temps de fermeture/ Turn on time
Temps d'ouverture/ Turn off time
Frequence max de commutation / Operating switching frequency
Transil de protection contre les surtension/Transient voltage suppressor
Uc nom DC
Uc nom DC, f=50Hz
ton max
toff max
Uc nom DC
fs
0,5
100
V
<1
1
mA
mA
50
600
µs
µs
100
Hz*
-Tension d'ecrêtage/ Breakdown voltage
-Puissance maximum / Peak power dissipation
-Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)
EMC Test d'immunité conduite/Conducted immunity level
@1mA
Pulse 10/1000µs
Ubr min
Pr
IEC 1000-4-4 (bursts)
Up max
1kV criterion A /4kV criterion B
EMC Test d'immunité conduite/Conducted immunity level
IEC 1000-4-5 (shocks)
68
600
V
W
100 (68 @1mA)
V
Control :0,5kV crit. B
Output 1kV crit. A
* Possibilité de monter jusqu'à 1kHz : Mais prévoir un dérating de courrant.
/1kHz possible with a derating current
S/MOD/STD03510/C/20/04/2015
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celduc
®
®
®
®
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19


Similar Part No. - STD03510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
DC Solid State Relay
More results

Similar Description - STD03510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCD WILLOW-SERIESCD Datasheet
746Kb / 4P
DC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
SGD15100 CELDUC-SGD15100 Datasheet
120Kb / 3P
DC SOLID STATE RELAY
SPD03505 CELDUC-SPD03505 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
SPD07505 CELDUC-SPD07505 Datasheet
212Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
DC Solid State Relay
SCC10506 CELDUC-SCC10506 Datasheet
263Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03205 CELDUC-STD03205 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD07205 CELDUC-STD07205 Datasheet
647Kb / 2P
DC Solid State Relay
SCC11520 CELDUC-SCC11520 Datasheet
263Kb / 2P
DC Solid State Relay
SGC CELDUC-SGC Datasheet
94Kb / 2P
DC SOLID STATE RELAY
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com