Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

STD03510 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # STD03510
Description  DC Solid State Relay
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

STD03510 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  STD03510 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais STD03510 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
page 1 / 2 F/GB
S/MOD/STD03510/C/20/04/2015
Relais Statique DC
DC Solid State Relay
Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)
Parameter
Symbol
Min
DC
Nom
Max
Unit
Tension de commande / Control voltage
Courant de commande / Control current (@ Uc nom )
Tension de relachement/Release voltage
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Uc
Ic
10
4
Uc off
Rc
2,5
24
9,3
30
12
2100
V
mA
V
Ω
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)
Isolement entrée-sortie / Input-output isolation
Uimp
2500
V
Caractéristiques thermiques / thermal characteristics
Parameter
Température de jonction max. / Maximum junction temperature
Conditions
Symbol
Tj max
Typ.
125
°C
Plage de température de fonctionnement /Operating temperature range
Resistance thermique jonction-boitier/Junction-case thermal resistance
Resistance thermique jonction-Ambiant/Junction-ambient thermal resistance
Constante de temps thermique du boitier/Case thermique delay time
Boitier / Case
Uc nom, Tc-Ta=50°C
Tc max
Rthj-c
Uc nom, Tc-Ta=50°C
Tc-Ta=50°C
Rthj-a
Tthc
-40 +100
12
°C
°C/W
44
6
°C/W
minute
Caractéristiques générales / General characteristics
Poids/Weight
Température de soudage max / Maximum soldering heat(1 mm boitier/case)
Conformité / Conformity
10 s
EN60947-5-1
Ts max
11
g
260
°C
Fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic
• Pin to pin compatible with Electromechanic Relays.
• Non-polarized DC control.
• DC Output.
• Sustain high Inrush current .
• High immunity level.
• Integrated clamping voltage.
• Compatibilité du brochage avec les Relais Electro-mécaniques .
• Commande DC non polarisée.
• Sortie DC.
• Importantes surcharges en courants admissibles.
• Haute immunité aux perturbations extérieures.
• Ecrêteur de surtension intégré.
STD03510
10-30VDC input
5A/48 VDC output
All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
celduc®
r
e
l
a
i
s
Proud to serve you


Similar Part No. - STD03510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
DC Solid State Relay
More results

Similar Description - STD03510

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCD WILLOW-SERIESCD Datasheet
746Kb / 4P
DC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
SGD15100 CELDUC-SGD15100 Datasheet
120Kb / 3P
DC SOLID STATE RELAY
SPD03505 CELDUC-SPD03505 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
SPD07505 CELDUC-SPD07505 Datasheet
212Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03505 CELDUC-STD03505 Datasheet
74Kb / 2P
DC Solid State Relay
SCC10506 CELDUC-SCC10506 Datasheet
263Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD03205 CELDUC-STD03205 Datasheet
73Kb / 2P
DC Solid State Relay
STD07205 CELDUC-STD07205 Datasheet
647Kb / 2P
DC Solid State Relay
SCC11520 CELDUC-SCC11520 Datasheet
263Kb / 2P
DC Solid State Relay
SGC CELDUC-SGC Datasheet
94Kb / 2P
DC SOLID STATE RELAY
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com