Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FM8301C Datasheet(PDF) 7 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM8301C
Description  Non-isolated step-down LED driver IC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM8301C Datasheet(HTML) 7 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM8301C Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM8301C Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM8301(文件编号:S&CIC1605)
非隔离降压型 LED 驱动 IC
www.superchip.cn
7 页 共 9 页
Version 1.1
储能电感的计算公式为:
其中,f 为系统工作频率。FM8301 的系统工作频率和输入电压成正比关系,设置 FM8301 系统工作频率时,选择在输入电
压最低时设置系统的最低工作频率,而当输入电压最高时,系统的工作频率也最高。
FM8301 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间,由 Toff 的计算公式可知,如果电感量很小时,Toff很可能会小
于芯片的最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续模式,LED 输出电流会背离设计值;而当电感量很大时,Toff又
可能会超出芯片的最大退磁时间,这时系统就会进入电感电流连续模式,输出 LED 电流同样也会背离设计值,所以
选择合适的电感值很重要。
保护功能
FM8301 内置多种保护功能,包括LED 短路保护, 芯片供电电压欠压保护,芯片温度过热调节等。当LED 短路时,
系统工作在 2.5kHz 低频,所以功耗很低。FM8301 通过过温调节电路检测芯片温度,当芯片温度超过 140℃时,
芯片进入过温调节状态,逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使芯片温度控制在一定值,以提高系统的
可靠性。
PCB设计
在设计 FM8301PCB 时,需要遵循以下指南:
CS 采样电阻
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片的地线及其它小信号地线分头接到母线电容的地.
另外加大 CS 引脚的铺铜面积可以加强芯片散热。
HV 引脚
在焊接允许的情况下,HV 引脚尽量远离 CS 引脚和其他低压引脚。
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输出
电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
DRAIN 引脚
增加 DRAIN 引脚的铺铜面积以提高芯片散,但是过大的铺铜面积会使 EMI 变差。


Similar Part No. - FM8301C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Formosa MS
FM830 FORMOSA-FM830 Datasheet
34Kb / 2P
   Silicon epitaxial planer type
FM830 FORMOSA-FM830 Datasheet
79Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM830-B FORMOSA-FM830-B Datasheet
69Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM830-B FORMOSA-FM830-B Datasheet
78Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM830-T FORMOSA-FM830-T Datasheet
78Kb / 2P
   Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
More results

Similar Description - FM8301C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM8201 FUMAN-FM8201 Datasheet
362Kb / 8P
   Non-isolated step-down LED driver IC
FM8601 FUMAN-FM8601 Datasheet
339Kb / 7P
   Non-isolated step-down LED driver IC
FM70XX FUMAN-FM70XX Datasheet
178Kb / 9P
   Non-isolated step-down LED driver IC
FM9022SS FUMAN-FM9022SS Datasheet
431Kb / 8P
   Non-isolated step-down LED constant current driver IC
FM9032S FUMAN-FM9032S Datasheet
430Kb / 7P
   Non-isolated step-down LED constant current driver IC
FM8501 FUMAN-FM8501 Datasheet
426Kb / 8P
   Non-isolated step-down LED constant current driver IC
FM9129 FUMAN-FM9129 Datasheet
584Kb / 10P
   Non-isolated step-down LED constant current driver IC
logo
CHIPLINK SEMICONDUCTOR
CL1503S CHIPLINK-CL1503S Datasheet
341Kb / 9P
   Non-isolated step-down LED constant current driver
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM7150 HMSEMI-HM7150 Datasheet
598Kb / 7P
   Non-isolated step-down LED constant current driver
logo
CHIPLINK SEMICONDUCTOR
CL1503 CHIPLINK-CL1503 Datasheet
306Kb / 9P
   Non-isolated step-down LED constant current driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com