Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

S1D13706 Datasheet(PDF) 3 Page - Epson Company

Part # S1D13706
Description  S1D13706 Embedded Memory LCD Controller
PDF  152 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSON [Epson Company]
Direct Link  http://www.epsondevice.com
Logo EPSON - Epson Company

S1D13706 Datasheet(HTML) 3 Page - Epson Company

  S1D13706 Datasheet HTML 1Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 2Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 3Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 4Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 5Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 6Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 7Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 8Page - Epson Company S1D13706 Datasheet HTML 9Page - Epson Company Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 152 page
background image
Epson Research and Development
Page 3
Vancouver Design Center
Hardware Functional Specification
S1D13706
Issue Date: 2004/02/09
X31B-A-001-09
Table of Contents
1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1
Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2
Overview Description
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1
Integrated Frame Buffer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2
CPU Interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3
Display Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4
Display Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.5
Display Features
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6
Clock Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.7
Miscellaneous
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Typical System Implementation Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1
Pinout Diagram - TQFP15 - 100pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2
Pinout Diagram - Die Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3
Pin Descriptions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3.1
Host Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.3.2
LCD Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3.3
Clock Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.4
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.5
Power And Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.4
Summary of Configuration Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5
Host Bus Interface Pin Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6
LCD Interface Pin Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5
D.C. Characteristics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6
A.C. Characteristics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1
Clock Timing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1.1
Input Clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1.2
Internal Clocks
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.2
CPU Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.1
Generic #1 Interface Timing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2.2
Generic #2 Interface Timing (e.g. ISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.2.3
Hitachi SH-4 Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2.4
Hitachi SH-3 Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.2.5
Motorola MC68K #1 Interface Timing (e.g. MC68000) . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.2.6
Motorola MC68K #2 Interface Timing (e.g. MC68030) . . . . . . . . . . . . . . . 45


Similar Part No. - S1D13706

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson Company
S1D13706B00A EPSON-S1D13706B00A Datasheet
535Kb / 94P
LCD Controller ICs
S1D13706F00A EPSON-S1D13706F00A Datasheet
535Kb / 94P
LCD Controller ICs
More results

Similar Description - S1D13706

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Epson Company
SED1374 EPSON-SED1374 Datasheet
1Mb / 420P
SED1374 Embedded Memory Color LCD Controller
S1D13700 EPSON-S1D13700 Datasheet
1,000Kb / 134P
Embedded Memory Graphics LCD Controller
logo
OKI electronic componet...
ML87V3104 OKI-ML87V3104 Datasheet
444Kb / 69P
LCD Display Controller with Embedded Display Memory
logo
Epson Company
S1D13505 EPSON-S1D13505 Datasheet
4Mb / 565P
S1D13505 Embedded RANMAC LCD/CRT Controller
SED1355 EPSON-SED1355 Datasheet
2Mb / 510P
SED1355 Embedded RAMDAC LCD/CRT Controller
S1D13806 EPSON-S1D13806 Datasheet
6Mb / 730P
S1D13806 Embedded Memory Display Controller
S1D13705 EPSON-S1D13705 Datasheet
4Mb / 562P
Embedded Memory LCD Controller
logo
EPCOS
S1D13705F00A200 EPCOS-S1D13705F00A200 Datasheet
4Mb / 562P
Embedded Memory LCD Controller
logo
Epson Company
S1D13709 EPSON-S1D13709 Datasheet
94Kb / 2P
Embedded Memory Graphics LCD Controller
logo
List of Unclassifed Man...
SSD1963 ETC2-SSD1963 Datasheet
963Kb / 93P
1215KB Embedded Display SRAM LCD Display Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com