Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SILD867170 Datasheet(PDF) 4 Page - celduc-relais

Part # SILD867170
Description  Contacteur statique compact sur rail DIN
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SILD867170 Datasheet(HTML) 4 Page - celduc-relais

  SILD867170 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SILD867170 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SILD867170 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SILD867170 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SILD867170 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Courbes thermiques .
La courbe "1"
est donnée suivant les caractéristiques
limites du produit. Les températures restent admissibles pour
les composants utilisés. Cette valeur correspond aux valeurs
admises par la plupart des fabricants de relais statiques.
Dans une armoire avec un minimum de ventilation, ou des
courants non permanent, ces valeurs sont adaptées.
La courbe "2"
est donnée selon la norme EN60947-4-
3 qui définie une élévation de température maximale de 50°C
(@40°C) pour un fonctionnement permanent de 8
heures et une ambiance en air calme.
Pour des courants non permanent, vous pouvez
calculer la puissance moyenne dissipée = Pd x cycle de mar-
che et vérifier l'élévation de température : ∆Tj = Pd xRthj/a.
(Pd et Rthj/a sont données en page2 ).
La température de jonction Tj ne doit pas dépasser 125°C à la
température ambiante maximale.
Le courant maximum admissible étant celui des
thyristors =75A
La constante thermique du produit (Cth) est de 7
minutes, ce qui signifie que l'élévation de température est
seulement de 63% de la température stabilisée après un
fonctionnement de 7 minutes.
1 -Itsm non répétitif
sans tension réappliquée
est donné pour la détermination des protec-
tions.
2 -Itsm répétitif
est donné pour des surchar-
ges de courant (Tj initiale=70°C).
Attention : la répétition de ces surcharges de
courant diminue la durée de vie du relais.
Attention
! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent
être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en
amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non
utilisation sur une longue durée...).
page 4 / 5/GB
S/CLP/SILD867170/E/28/05/2004
Montage et démontage sur rail DIN sans outil
Panel Mounting
fig 2
fig 3
celpac®
All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
celduc®
r
e
l
a
i
s
Proud to serve you


Similar Part No. - SILD867170

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SILD865170 CELDUC-SILD865170 Datasheet
512Kb / 5P
AC Semiconductor Contactor pitch 22,5mm with Diagnostic compact size and DIN rail mounting.
More results

Similar Description - SILD867170

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
logo
Cooper Bussmann, Inc.
CCP-1-30CC COOPER-CCP-1-30CC Datasheet
2Mb / 12P
Compact Circuit Protector DIN-Rail fused disconnect switches
logo
Crydom Inc.,
DRK1 CRYDOM-DRK1_17 Datasheet
338Kb / 2P
DIN Rail Adapter fits Standard 35mm DIN Rail
logo
Skynet Electronic Copyr...
SNP-D129 SKYNET-SNP-D129 Datasheet
313Kb / 4P
Din Rail
SNP-D249 SKYNET-SNP-D249 Datasheet
333Kb / 4P
Din Rail
SNP-D489 SKYNET-SNP-D489 Datasheet
335Kb / 4P
Din Rail
logo
Advantech Co., Ltd.
PSD-A40W ADVANTECH-PSD-A40W Datasheet
457Kb / 2P
40 Watts Compact Size DIN-Rail Power Supply
10-Jul-2018
PSD-A60W ADVANTECH-PSD-A60W Datasheet
456Kb / 2P
60 Watts Compact Size DIN-Rail Power Supply
10-Jul-2018
logo
List of Unclassifed Man...
SDN-C ETC-SDN-C Datasheet
405Kb / 7P
SDN-C Compact DIN Rail Series
logo
Eaton All Rights Reserv...
MTL5500 EATON-MTL5500 Datasheet
440Kb / 29P
Compact modular design with DIN rail mounting
Apr 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com