Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF400R12KT3 Datasheet(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF400R12KT3
Description  62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF400R12KT3 Datasheet(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  FF400R12KT3 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF400R12KT3
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:MK
approvedby:WR
dateofpublication:2013-10-03
revision:3.0
Diode,Wechselrichter/Diode,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
PeriodischeSpitzensperrspannung
Repetitivepeakreversevoltage
Tvj = 25°C
VRRM

1200
 V
Dauergleichstrom
ContinuousDCforwardcurrent

IF

400
 A
PeriodischerSpitzenstrom
Repetitivepeakforwardcurrent
tP = 1 ms
IFRM

800
 A
Grenzlastintegral
I²t-value
VR = 0 V, tP = 10 ms, Tvj = 125°C
I²t

34000
 A²s
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Durchlassspannung
Forwardvoltage
IF = 400 A, VGE = 0 V
IF = 400 A, VGE = 0 V
VF
1,65
1,65
2,15
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Rückstromspitze
Peakreverserecoverycurrent
IF = 400 A, - diF/dt = 8000 A/µs (Tvj=125°C)
VR = 600 V
VGE = -15 V
IRM

400
480

A
A
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Sperrverzögerungsladung
Recoveredcharge
IF = 400 A, - diF/dt = 8000 A/µs (Tvj=125°C)
VR = 600 V
VGE = -15 V
Qr

44,0
80,0

µC
µC
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
AbschaltenergieproPuls
Reverserecoveryenergy
IF = 400 A, - diF/dt = 8000 A/µs (Tvj=125°C)
VR = 600 V
VGE = -15 V
Erec

20,0
37,0

mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proDiode/perdiode
RthJC


0,11
K/W
Wärmewiderstand,GehäusebisKühlkörper
Thermalresistance,casetoheatsink
proDiode/perdiode
λPaste=1W/(m·K)/λgrease=1W/(m·K)
RthCH

0,06
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions

Tvj op
-40

125
°C


Similar Part No. - FF400R12KT3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF400R12KT3P_E INFINEON-FF400R12KT3P_E Datasheet
545Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
2016-04-25 revision:V2.0
FF400R12KT3_E INFINEON-FF400R12KT3_E Datasheet
278Kb / 8P
   62mm C-series module with common emitter
2007-06-28 revision:2.0
FF400R12KT3_E INFINEON-FF400R12KT3_E Datasheet
437Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit gemeinsamen Emitter
2013-11-04 revision:2.0
FF400R12KT3_E INFINEON-FF400R12KT3_E_13 Datasheet
437Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit gemeinsamen Emitter
2013-11-04 revision:2.0
More results

Similar Description - FF400R12KT3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF200R12KT4 INFINEON-FF200R12KT4 Datasheet
473Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-11-04 revision:2.0
FF300R12KT4 INFINEON-FF300R12KT4_13 Datasheet
459Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-11-04 revision:2.1
FF200R12KT3 INFINEON-FF200R12KT3 Datasheet
435Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-10-03 revision:3.0
FF450R12KT4 INFINEON-FF450R12KT4_13 Datasheet
666Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-11-04 revision:3.0
FF300R12KT3 INFINEON-FF300R12KT3_13 Datasheet
422Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-10-03 revision:3.0
FF300R12KE4_E INFINEON-FF300R12KE4_E Datasheet
599Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2014-03-19 revision:2.0
FF450R12KE4_E INFINEON-FF450R12KE4_E Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2014-03-07 revision:2.0
FF450R12KE4 INFINEON-FF450R12KE4_13 Datasheet
465Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench
2013-11-04 revision:2.2
FF300R06KE3 INFINEON-FF300R06KE3 Datasheet
468Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench
2013-10-03 revision:3.0
FF300R07KE4 INFINEON-FF300R07KE4_13 Datasheet
670Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench
2013-11-08 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com