Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F3L150R07W2E3_B11 Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Part # F3L150R07W2E3_B11
Description  EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

F3L150R07W2E3_B11 Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG F3L150R07W2E3_B11_13 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
5
TechnischeInformation/TechnicalInformation
F3L150R07W2E3_B11
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:DK
approvedby:MB
dateofpublication:2013-11-05
revision:2.1
VorläufigeDaten
PreliminaryData
Modul/Module
Isolations-Prüfspannung
Isolationtestvoltage
RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.
VISOL

2,5
 kV
InnereIsolation
Internalisolation
Basisisolierung(Schutzklasse1,EN61140)
basicinsulation(class1,IEC61140)


Al2O3
 
Kriechstrecke
Creepagedistance
Kontakt-Kühlkörper/terminaltoheatsink
Kontakt-Kontakt/terminaltoterminal


11,5
6,3
 mm
Luftstrecke
Clearance
Kontakt-Kühlkörper/terminaltoheatsink
Kontakt-Kontakt/terminaltoterminal


10,0
5,0
 mm
VergleichszahlderKriechwegbildung
Comperativetrackingindex

CTI

> 200
 
min.
typ.
max.
Modulstreuinduktivität
Strayinductancemodule

LsCE

15

nH
Modulleitungswiderstand,Anschlüsse-
Chip
Moduleleadresistance,terminals-chip
TC=25°C,proSchalter/perswitch
RCC'+EE'

2,00

m
Lagertemperatur
Storagetemperature

Tstg
-40

125
°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder
mountig force per clamp

F
40
-
80
N
Gewicht
Weight

G

39

g
Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.
The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.


Similar Part No. - F3L150R07W2E3_B11_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L150R07W2E3_B11 INFINEON-F3L150R07W2E3_B11 Datasheet
666Kb / 10P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstopp IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and PressFIT / NTC
2010-04-10 revision:2.0
More results

Similar Description - F3L150R07W2E3_B11_13

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L75R07W2E3_B11 INFINEON-F3L75R07W2E3_B11_13 Datasheet
822Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L100R07W2E3_B11 INFINEON-F3L100R07W2E3_B11_13 Datasheet
825Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L50R06W1E3_B11 INFINEON-F3L50R06W1E3_B11_14 Datasheet
830Kb / 11P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2014-03-13 revision:3.1
FS50R07W1E3_B11A INFINEON-FS50R07W1E3_B11A Datasheet
498Kb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT/NTC
revision: 3.0 2012-01-12
FS30R06W1E3 INFINEON-FS30R06W1E3 Datasheet
2Mb / 9P
   EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
Rev 2.1 2009-10-30
FS3L50R07W2H3F_B11 INFINEON-FS3L50R07W2H3F_B11 Datasheet
950Kb / 14P
   EasyPACK Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
V3.3 2017-03-31
FD600R06ME3_B11_S2 INFINEON-FD600R06ME3_B11_S2 Datasheet
738Kb / 10P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.1
FS800R07A2E3 INFINEON-FS800R07A2E3_14 Datasheet
846Kb / 10P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2014-10-30 revision:3.2
FP50R06W2E3 INFINEON-FP50R06W2E3 Datasheet
2Mb / 12P
   EasyPIM Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2009-10-19 revision: 2.2
FS200R07A1E3 INFINEON-FS200R07A1E3_13 Datasheet
618Kb / 9P
   HybridPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
2013-11-05 revision:3.1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com