Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

OLS-170HSD Datasheet(PDF) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

Part # OLS-170HSD
Description  devices are ROHS and REACH conform
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Direct Link  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OLS-170HSD Datasheet(HTML) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

  OLS-170HSD Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OLS-170HSD Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OLS-170HSD Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OLS-170HSD Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OLS-170HSD Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH OLS-170HSD Datasheet HTML 6Page - OSA Opto Light GmbH OLS-170HSD Datasheet HTML 7Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Size 0805
OLS-170 HSD
Copyright © 2018 OSA Opto Light GmbH. All Rights Reserved
www.osa-opto.com
edition 2/18
Page/Seite 6/7
Packing
The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica
dry-pack.
Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30°C and 60% Rh.
Floor life 12 month for Europe or 6 month for all other countries on max. 30°C and
60% Rh in a dust free environment.
Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.
Verpackung
Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-
Antistatic-Beutel verschweißt.
Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30°C und 60% Rh.
Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen
Länder bei max. 30°C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung.
Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.
Label
Etikett
Order No.
Bestellnr.
XXXXXXXXXX
Customer order No.
Kundenspezifische Nr.
Type
Typ
???-??? ???-?-?
Intensity group
Intensitätsgruppe
ZZ
Color Class: CC
Color Class optional
Farbklasse optional
Charge No.
Chargennr.
1122-AAAAAA
Quantity
Anzahl
9999
 LED Radiant Intensity Groups and Subgroups [mcd]
Strahlstärkeklassen und Unterklassen
(general information – not this device specific; Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)
Q:
71 -
112
Q1 :
71 -
90
Q2 :
90 -
112
R:
112 -
180
R1 :
112 -
140
R2 :
140 -
180
S:
180 -
280
S1 :
180 -
224
S2 :
224 -
280
Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated
equipment with an accuracy of ± 11 %.
Special service: Brightness selection in sub selections possible.
Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).
Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer
Toleranz von ±11% selektiert.
Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.
Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule)


Similar Part No. - OLS-170HSD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSA Opto Light GmbH
OLS-170HSD-C-T OSA-OLS-170HSD-C-T Datasheet
125Kb / 5P
Series 170 - 0805 Standard High luminous intensity
OLS-170HSD-CD-T OSA-OLS-170HSD-CD-T Datasheet
125Kb / 5P
Series 170 - 0805 Standard High luminous intensity
OLS-170HSD-X-T OSA-OLS-170HSD-X-T Datasheet
125Kb / 5P
Series 170 - 0805 Standard High luminous intensity
OLS-170HSD-XD-T OSA-OLS-170HSD-XD-T Datasheet
125Kb / 5P
Series 170 - 0805 Standard High luminous intensity
More results

Similar Description - OLS-170HSD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSA Opto Light GmbH
OIS-170-1020P OSA-OIS-170-1020P Datasheet
229Kb / 7P
devices are ROHS and REACH conform
OLS-150MUR OSA-OLS-150MUR Datasheet
447Kb / 7P
devices are ROHS and REACH conform
OLS-180Y OSA-OLS-180Y Datasheet
241Kb / 7P
devices are ROHS and REACH conform
OLS-210MW OSA-OLS-210MW Datasheet
230Kb / 7P
devices are ROHS and REACH conform
OCU-400UC375 OSA-OCU-400UC375 Datasheet
292Kb / 8P
devices are ROHS and REACH conform
OLS-170SB430 OSA-OLS-170SB430 Datasheet
245Kb / 7P
devices are ROHS and REACH conform
OCU-400UB355 OSA-OCU-400UB355 Datasheet
278Kb / 8P
devices are ROHS and REACH conform
OCU-400UE380 OSA-OCU-400UE380 Datasheet
268Kb / 8P
devices are ROHS and REACH conform
OCU-400UE390 OSA-OCU-400UE390 Datasheet
271Kb / 8P
devices are ROHS and REACH conform
OCU-440UE400 OSA-OCU-440UE400 Datasheet
257Kb / 8P
devices are ROHS and REACH conform
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com